Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

HM7161 Datasheet(PDF) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM7161
Description  Dimming stroboscopic scheme application circuit
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM7161 Datasheet(HTML) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM7161 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM7161 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM7161 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM7161 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM7161 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM7161 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM7161 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM7161 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM7161 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 9 page
background image
功能表述
HM7161 是针对可控硅调光无频闪设计的一款线性恒流驱动芯片,支持可控硅调光,调光过程可实现 LED 灯
亮度的均匀变化,并可满足频闪认证指标要求。
芯片具有过温调节功能,提升系统应用可靠性。
 过温曲线图
图
1.
HM7161 输出电流温度特性(注 7)
注
7:芯片焊接到 2cm*2cm,厚度为 1mm 的铝基板上。
 降低频闪原理
在交流输入电压半周期内,输入电压高且能达到灯串
1 与灯串 2 的串联灯压时,灯串 1 与灯串 2 串联工作;当
输入电压较低且不能达到灯串
1 与灯串 2 的串联灯压时,灯串 1 与灯串 2 并联工作,降低灯珠在输入电压周期内的
电流纹波。
 输出
LED 灯珠压降设计
HM7161 系统方案两串灯珠的压降需设置为相等。LED 灯串总压降 VLED 总<Vin-VOUT_min,其中 Vin 为输入电压,
VOUT_min 为芯片端口最低工作电压。
REXT 电阻取值设计建议
芯片工作在串联时,
I2=VREXT2/R2,即I2=0.3V/R2,可根据系统需要的I2电流求得 R2。
芯片工作在并联时,
I1=VREXT1/(R1+R2),I3=VREXT3/R3-I1,为了避免在可控硅调节到小角度时灯串 1 与灯串
2 的亮度不一致,故取
I1 = I3,由① ② ③
I1 = I3
①
I1 = 0.3����/(R1 + R2)
②
I3 = 0.6V/R3 − I1
③
可得
R1+R2=R3。为使频闪指数效果更好,一般取 R1=R2,则 2R1=2R2=R3。其中,I1 、I2、 I3电流分别为芯片
OUT1、OUT2、OUT3 端口电流,
VREXT1、VREXT2、VREXT3为芯片 REXT1、REXT2、REXT3 端口阈值,R1、R2、R3 分别
为
REXT1、REXT2、REXT3 端口的电阻。
 芯片散热处理
HM7161 芯片内部具有温度补偿电路,为避免芯片温度高引起掉电流现象,系统需采用良好的散热处理,确
0
20
40
60
80
0
20
40
60
80
100
120
140
Iout(mA)
Temp(℃)
Iout温度曲线
40mA
HM7161



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com