Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

HM7164 Datasheet(PDF) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM7164
Description  Segmented linear constant current LED driver
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM7164 Datasheet(HTML) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM7164 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM7164 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM7164 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM7164 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM7164 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM7164 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
功能描述
HM7164 是一款线性恒流LED驱动芯片,工作于分
段式自动切换模式,采用美芯晟自主专利技术的恒
流控制和补偿方法,只需要极少的外围器件就可以
达到在特定工作电压范围内优异的恒流特性。
启动过程
在市电开关开启过程中,VCC 通过一个连接到母
线的启动电阻充电。当 VCC 达到 15V 时,控制逻
辑就开始工作。当 VCC 达到 20V 时,内部钳位电
路起作用,使 VCC 电压稳定在 20V。如图 1 所示。
VCC
EN
VNR
15V
20V
图
1、启动过程
如果 VCC 低于 12V,被认为到了 UVLO 阈值电压,
则 HM7164 将自动关闭。
恒流控制与输出电流设置
HM7164 根据母线电压的正弦波变化自动切换
LED 灯串。当母线电压上升,达到第一串 LED 导
通电压时,M1 打开,LED1 灯串点亮;当母线电
压继续上升,达到第一、二串 LED 导通电压之和
时,M2 自动打开,M1 关闭,LED1 和 LED2 灯串
同时点亮;当母线电压继续升高到三串 LED 均可
导通时,M3 打开,M2 和 M1 关闭,LED1,LED2
和 LED3 灯串同时点亮。如果母线电压下降,则过
程相反,如图 2 所示。
在 Mi (i=1~3)导通时,LED 灯串的峰值电流为
)
3
~
1
(
_
_
i
Ri
V
I
REF
C
i
peak
(1)
图
2、分段导通示意图
式中 Ri (i=1~3)为 CSi 对地电阻,V
C_REF 为内部计
算出的参考电平。假设一个市电周期内 LED 灯串
的导通比为 D(参考图 2),则可以推出:
D
V
V
TH
REF
C
_
(2)
当外部的三个采样电阻 Ri(i=1~3)全部相同时,
LED 的平均电流为
Ri
mV
Ri
V
I
TH
AVG
500
(3)
其中 V
TH 为内部 500mV 的基准电压。
在实际使用中,V
C_REF 不能高于 1.5V。当 VC_REF
高于 1.5V 后,芯片会将 V
C_REF 钳位在 1.5V。因此
在灯串的设计时,导通比 D 不能低于 0.33。
为了获得较好的效率和功率因子 PF 的折衷,导通
比 D 应该大于 0.66.
LED 灯串的峰值电流 Ipeak_i 不能大于 60mA。
恒流控制
HM7164 内置美芯晟专利的恒流控制和补偿电路,
使得流过 LED 灯串的平均电流在市电电压变化
时,仍能保持不变,达到良好的恒流效果。
恒流控制主要通过在 CAP 脚外接 0.1uF
– 1uF 对
地电容来实现,该电容同时在上电启动过程中,起
到软启动的作用。
过温保护
当芯片内部温度高于 T
corner(130℃)
,芯片会自动
降低输出电流,降低功耗,参考图 3。
HM7164
分段式线性恒流
LED 驱动



Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com