Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

VR1208R Datasheet(PDF) 2 Page - Tripp Lite. All Rights Reserved

Part # VR1208R
Description  Regulador de Voltaje de 1200VA - Regulaci처n autom찼tica de voltaje con supresi처n de sobretensiones
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TRIPPLITE [Tripp Lite. All Rights Reserved]
Direct Link  http://www.tripplite.com/
Logo TRIPPLITE - Tripp Lite. All Rights Reserved

VR1208R Datasheet(HTML) 2 Page - Tripp Lite. All Rights Reserved

  VR1208R Datasheet HTML 1Page - Tripp Lite. All Rights Reserved VR1208R Datasheet HTML 2Page - Tripp Lite. All Rights Reserved  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Especificaciones
© 2017 Tripp Lite. Todos los Derechos Reservados.
Potencia de salida 1200 VA
q
El filtrado de ruido EMI/RFI evita interacción de los equipos, interferencia de sistema, bloqueos y otros
problemas relativos para artefactos de audio y video
q
3 LEDs de diagnóstico indican operación de elevación del voltaje, corte y normal
q
8 tomacorrientes protegidos NEMA5-15R
q
Cable de alimentación de energía CA con clavija de entrada NEMA5-15P de 0.91 m [3 pies]
q
SALIDA
Voltaje(s) Nominal(es) de Salida
Soportado(s)
120V
Tomacorrientes
(8) 5-15R
Salida (VA)
1200
Voltaje Nominal de Salida
120V / 60Hz
Detalles del Tomacorrientes
4 tomacorrientes NEMA 5-15R con AVR / Protección contra sobretensiones; 4 tomacorrientes NEMA 5-15R con
protección contra sobretensiones únicamente
GARANTIA
Periodo de Garantía del Producto (A
Nivel Mundial)
Garantía limitada de 2 años
2 / 2



Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com