Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

HM3124 Datasheet(PDF) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM3124
Description  2A, 80V, 200KHz Switch Buck Converter
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM3124 Datasheet(HTML) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM3124 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM3124 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM3124 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM3124 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM3124 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM3124 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
4
Rev. 1.01
典型应用图
电感的选取
常规应用选用直流电流指标至少高于负载电
流
25%的 33µH 到 100µH 的电感。多数应用,电
感的数值可通过下面公式得出:
()
sw
OUT
IN
OUT
IN
L
VV
V
L
VI
×−
=
×Δ × ƒ
ΔIL 是电感的纹波电流,选取纹波电流大约为
30%的最大负载电流,最大的电感峰值电流为:
()
(
)
2
L
LMAX
LMAX
I
II
+
Δ
=
在小于
100mA 的轻载条件,推荐使用大的电
感以改善能效。
输入电容的选取
输入电容减少来自输入端的浪涌电流和来自
器件的开关噪声。在开关频率的输入电容阻抗应小
于输入电源的阻抗以防止高频开关电流传输到输
入。 推荐使用低
ESR 和小温度系数的 X5R 或
X7R 陶瓷电容。多数应用场合,可选用 4.7µF 的电
容。
ILIM 电阻
功率电流是通过外接
ILIM 管脚的限流电阻流
入芯片的,可以通过选取限流电阻的值来限定最大
的输入峰值电流,请参考表
2 来选取限流电阻。
表
2:输出电流与限流电阻
输出电流(
A) Rsense(mΩ)
0.3
100
0.5
75
0.8
50
1.0
40
1.2
35
在保证正常带载启动的前提下(电阻选择太大,
会造成无法带载启动),增大
ILIM 电阻值可增加
芯片安全余量。避免短路时功率过大。)
环路补偿
对一些
PCB 布局不是非常理想的应用,建议
通过调整前馈电容值值的大小来获取更大的带宽
或相位裕量以满足其特定的应用需求。通过在
FB
脚和输出脚
OUT 间接入 10pF-82pF 的前馈电容,
环路引入一个零点和一个极点来补偿由于
PCB 寄
生电感等造成的环路不稳。
输出电容的选取
输出电容保证输出电压值和输出环路稳定。输出电
容阻抗应该在开关频率保持低值。推荐使用
X5R
或
X7R。
PCB 板布局
1) 大电流路径 (GND, VIN 和 SW) 应尽可能靠
近器件,用短、直、宽的覆铜线连接。
2) 输入电容需要尽可能靠近 VIN 和 GND 管脚。
3) 外部反馈电阻需要放在 FB 管脚附近。开关信
号节点
SW 尽可能短并远离反馈环路。
4)
将检测器件尽可能靠近电路并保证它们远离
高电流和噪声路径比如:
GND, VIN 和 SW。
HM3124



Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com