Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

HM8005 Datasheet(PDF) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM8005
Description  Single chip electronic cigarette controller
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM8005 Datasheet(HTML) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM8005 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM8005 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM8005 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM8005 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM8005 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM8005 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
H
4/6
功能及参数
充电管理模块
1. 恒定电压 4.15V 恒流充电;
2. 从 5V 端口输入时,充电电流可以 0.5-1A 通过外
置电阻
R4 设置。此时充电电
流;
Ich=1200/(1200+1200//R4),当电池电压低于
2.8V 具有预充电功能(电流=0.1*Ich);
3. 支持对 0V 电池充电;
4. 充电过程自动根据芯片最高温度自动调节充电电
流;
5. 三段式充电: 涓流、大电流、恒压充电,保证电池
可以充满;
6. 5V 输入端口可以直接使用 4.5-5.5V 充电,雾化
器端口只能使用
4.15-4.25V 充电,,如果从 4.2V 端
口输入时,充电电流和充电模式由外部充电器决定;
7. 应用中要注意散热,否则充电电流会自动减小;
吸烟/LED 手电自动判别
1. 每次按下按键,系统自动检测输出负载的类型,
空载能自动关机;
2. 如果负载为发热丝,则进入 PWM 模式,通过外
部电位器调节输出电压;如果负载为
LED 手电,则
工作于恒流驱动,手电电流
ILED=5000/(10000+15000//R5), 200-500mA 可调;
3. 在负载为 LED 手电时,单按开关 0.2 秒开启和关
闭手电。在开手电时,指示灯与电子烟抽烟指示功能
一样,在电池低于
3.2V 时具有欠压指示,直到电池
低于
2.90V 欠压关机,锁机动作只有关闭手电后才
有效;
4. 由于系统按下按键后会自动识别是雾化器还是
LED 手电,如果输出悬空,会自动关闭;
电子烟控制模块
1. 按下按键,驱动外置 NMOS 管以 100HZ 处于
PWM 调压状态,发热丝开始发热,处于吸烟状态;
2. 默认每次按下按键吸烟的时间最长为 10 秒,超
过时间自动关闭输出,需要松开按键再按才能吸烟。
由
TIME 引脚可由外部的电阻设定电压值,吸烟时间
10-30 秒调节抽烟时间,悬空最长吸烟时间为 10 秒,
接地时最长吸烟时间为
30 秒,TIME 引脚不同设置
电阻可以步进
5 秒设定吸烟时间,参见下表;
时间
10 秒
15 秒
20 秒
25 秒
30 秒
R8
悬空
470K
91K
18K
短路
3. 由于采用电荷泵升压驱动 MOS 管,驱动电压可
以高到
8V,可以有效的驱动 NMOS 管;
4. 通过 C2/RS 引脚的 R1 设定最低负载,
Rmin=R1/50000。通过 FB 引脚对调节输出电压,
FB 引脚参考值为 1V,输出电压 Vo=1+(R2+W)/R3,
W 为电位器调节阻值,输出电压不能超过电池电压
的
95%;
手电
1. 按住开关约 0.2 秒松开可以开启和关闭手电;
2. 手电打开后,再长按开关可以 8 段调光,从最亮
到最暗调节,手电最暗时不松按键,灯向亮的方向调
光;
3. 手电开启后,不能锁机,锁机要关闭手电;
指示灯
双灯模式可以电量分段指示,利用
L2,L3 时是双灯模
式.
1. 上电 L2,L3 闪烁 3 次,不吸烟则进入睡眠,吸烟
则会唤醒;
2. 充电器插上时,L2,L3 同时闪 3 次表示充电开始,
充电过程中电池
3.85V 以下 L2 恒亮,3.85-4.05V
恒亮
L3,4.05V 到充饱前,L2,L3 都亮,电池充饱时,
L2,L3 闪 20 次然后灭掉,充电器脱离时,L2,L3 同时
闪
3 次表示充电器脱离;
3. 按下按键,吸烟开始, 指示灯根据按下按键时的
HM8005
单芯片电子烟控制器



Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com