Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

HM8023 Datasheet(PDF) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM8023
Description  The brightness of the light can be adjusted as needed, the range is wide, and the operation is simple and convenient.
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM8023 Datasheet(HTML) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM8023 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM8023 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM8023 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM8023 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM8023 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM8023 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM8023 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM8023 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
2.2
功能描述
TI 触摸输入对应 SO 以及 SO2 灯光控制输出。SO2/OPT2 为输入输出功能复用管脚,既可以
用作调光输出
SO2,也可以用作选项输入 OPT2。
共有六种功能可选,由
OPT1/OPT2/OPT3 管脚上电前的输入状态来决定。具体如下:
1)OPT1& OPT2&OPT3 悬空或接电源:不带亮度记忆不带亮度缓冲单输出 LED 触摸无级调光
2)OPT1 &OPT2 悬空或接电源,OPT3 接地:带亮度记忆不带亮度缓冲单输出 LED 触摸无级调光
3)OPT1&OPT3 悬空或接电源,OPT2 接电阻到地:不带亮度记忆不带亮度缓冲双输出 LED 触摸无级调光
4)OPT1 悬空或接电源,OPT2 接电阻到地,OPT3 接地:带亮度记忆不带亮度缓冲双输出 LED 触摸无级
调光
5)OPT1&OPT2 接地,OPT3 悬空或接电源:LED 三段触控调光,顺序低->中->高->灭
6)OPT1,OPT2,OPT3 全部接地:LED 三段触控调光,顺序高->中->低->灭
不带亮度记忆不带亮度缓冲单输出
LED 触摸无级调光功能如下:
触控输入对应
SO1 一路 LED 输出。初始上电时,灯为关灭状态。
点击触摸(触摸持续时间小于
550ms)时,可实现灯光的亮灭控制。一次点击触摸,灯亮;
再一次点击触摸,灯灭。如此循环。灯光点亮或关灭时,无亮度缓冲。且灯光点亮的初始亮度
固定为最高亮度。
长按触摸(触摸持续时间大于
550ms)时,可实现灯光无级亮度调节。一次长按触摸,灯
光亮度逐渐增加,松开时灯光亮度停在松开时刻对应的亮度,若长按时间超过
3 秒钟,则
灯光亮度达到最大亮度后不再变化;再一次长按触摸,灯光亮度逐渐降低,松开时灯光亮度停在
松开时刻对应的亮度,若长按时间超过
3 秒钟,则灯光亮度达到最小亮度后不再变化。如此循环。
点击触摸和长按触摸可以在任何时候随意使用,相互之间功能不受干扰和限制。
带亮度记忆不带亮度缓冲单输出
LED 触摸无级调光功能是在不带亮度记忆不带亮度缓冲单输出 LED 触
摸无级调光功能的基础上增加了亮度记忆功能。即在电源不断电的情况下,每次点击触摸关灯时的亮度会被记
忆,下次点击触摸开灯时会以此亮度作为初始亮度。在电源掉电的情况下,重新上电后的第一次点击触摸开灯,
初始亮度固定为最高亮度。
不带亮度记忆不带亮度缓冲双输出
LED 触摸无级调光功能是在不带亮度记忆不带亮度缓冲单
输出
LED 触摸无级调光功能基础上将输出由一路 LED 扩展为两路 LED。
触摸输入对应
SO1、SO2 两路 LED 输出。初始上电时,两路灯均为关灭状态。
第一次点击触摸,第一路灯(
SO1 输出驱动)亮;第二次点击触摸,第一路灯灭,第二路
灯(
SO2 输出驱动)亮;第三次点击触摸,两路灯都灭。
当某一路灯亮时,长按触摸可对此灯亮度进行无级调光。调节方式同上。
当两路灯都不亮时,长按触摸会首先点亮第一路灯,然后再对此路灯进行无级调光。
带亮度记忆不带亮度缓冲双输出
LED 触摸无级调光功能是在不带亮度记忆不带亮度缓冲双输
出
LED 触摸无级调光功能的基础上增加了亮度记忆功能。即在不掉电的情况下,每次触摸关灯
或切换到另外一路灯前的亮度会被记忆保存,下次触摸开灯或切换到此路灯时会以此被记忆的
亮度点亮
LED。如发生断电的话,则重新上电后第一次触摸开灯或第一次切换到此路灯时亮度
固定为最高亮度。
HM8023



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com