Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

HM8261 Datasheet(PDF) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM8261
Description  Single lithium battery protection IC
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM8261 Datasheet(HTML) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM8261 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM8261 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM8261 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM8261 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM8261 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM8261 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM8261 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM8261 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM8261 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 12 page
background image
充电器检测电压的测定仅限于过放电滞后
VHD≠0的产品。
在
V1 = 3.5 V、V2 = 0 V设定后的状态下,将V2逐渐降至VCO = “H”→“L”时,VM-VSS间电压即为异常充电电流
检测电压。异常充电电流检测电压和充电器检测电压
(VCHA) 为相同值。
(5) 测定条件5、测定电路2
(通常工作时消耗电流、休眠时消耗电流、过放电时消耗电流)
<备有休眠功能的产品>
在
V1 = 3.5 V、V2 = 0 V设定后的状态(通常状态)下,流经VDD端子的电流IDD即为通常工作时消耗电流(IOPE)。
在
V1 = V2 = 1.5 V设定后的状态(过放电状态)下,流经VDD端子的电流IDD即为休眠时消耗电流(IPDN)。
<无休眠功能的产品>
在
V1 = 3.5 V、V2 = 0 V设定后的状态(通常状态)下,流经VDD端子的电流IDD即为通常工作时消耗电流(IOPE)。
在
V1 = V2 = 1.5 V设定后的状态(过放电状态)下,流经VDD端子的电流IDD即为过放电时消耗电流(IOPED)。
(6) 测定条件6、测定电路3
(VM-VDD间内部电阻、VM-VSS间内部电阻)
在
V1 = 1.8 V、V2 = 0 V设定后的状态下,VM-VDD间电阻即为VM-VDD间内部电阻(RVMD)。
在
V1 = 3.5 V、V2 = 1.0 V设定后的状态下,VM-VSS间电阻即为VM-VSS间内部电阻(RVMS)。
(7) 测定条件7、测定电路4
(CO端子“H”电阻、CO端子“L”电阻)
在
V1 = 3.5 V、V2 = 0 V、V3 = 3.0 V设定后的状态下,CO端子电阻即为CO端子H电阻(RCOH)。
在
V1 = 4.5 V、V2 = 0 V、V3 = 0.5 V设定后的状态下,CO端子电阻即为CO端子L电阻(RCOL)。
(8) 测定条件8、测定电路4
(DO端子电阻“H”、DO端子电阻“L”)
在
V1 = 3.5 V、V2 = 0 V、V4 = 3.0 V设定后的状态下,DO端子电阻即为DO端子H电阻(RDOH)。
在
V1 = 1.8 V、V2 = 0 V、V4 = 0.5 V设定后的状态下,DO端子电阻即为DO端子L电阻(RDOL)。
(9) 测定条件9、测定电路5
(过充电检测延迟时间、过放电检测延迟时间)
在
V2 = 0 V设定后的状态下,将V1从过充电检测电压(VCU)−0.2 V在瞬间(10 μs以内)升至过充电检测电压
(VCU)+0.2V,VCO在“H”→“L”的时间即为过充电检测延迟时间(tCU)。
在
V2 = 0 V设定后的状态下,将V1从过放电检测电压(VDL)+0.2 V在瞬间(10 μs以内)降至过放电检测电压(VDL)
-
0.2V,VDO在“H”→“L”的时间即为过放电检测延迟时间(tDL)。
(10) 测定条件10、测定电路5
(过电流1检测延迟时间、过电流2检测延迟时间、负载短路检测延迟时间、异常充电电流检测延迟时间)
在
V1 = 3.5 V、V2 = 0 V设定后的状态下,将V2从0V瞬间(10 μs以内)升至0.35 V,VDO成为“L”的时间即为过
电流
1检测延迟时间(tIOV1)。
在
V1 = 3.5 V、V2 = 0 V设定后的状态下,将V2从0V瞬间(10 μs以内)升至0.7 V,VDO成为“L”的时间即为过电
流
2检测延迟时间(tIOV2)。
在
V1 = 3.5 V、V2 = 0 V设定后的状态下,将V2从0V瞬间(10 μs以内)升至1.6 V,VDO成为“L”的时间即为负载
HM8261
单节锂电池保护
IC



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com