Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

HM9913 Datasheet(PDF) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM9913
Description  100V Step-Down LED Constant Current Driver
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM9913 Datasheet(HTML) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM9913 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM9913 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM9913 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM9913 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM9913 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM9913 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
■ 电学特性参数
Symbol
Parameter
Conditions
Min.
Typ.
Max.
Unit
VINDC
输入直流电压范围
8
100
V
VIN_clamp
VIN 钳位电压
5.5
6.5
7.5
V
IIN
静态工作电流
0.4
1
mA
IOUT
输出电流范围
20
1000
mA
UVLO
VIN 欠压保护电压
VIN rising
5.5
V
△ UVLO
欠压保护迟滞电压
VIN falling
700
mV
VDIM
DIM 端调光电压范围
0.3
1.2
V
VDIMoff
DIM 端关断电压
0.15
0.2
0.25
V
VDIMon
DIM 端开启电压
0.20
0.25
0.3
V
RDIM
DIM 端上拉电阻
200K
Ω
VCSTH
电流取样端 CS 阈值电压
500
mV
VRNTC
温度补偿端阈值电压
0.05
0.25
V
TOFF
关断时间
ROSC=200K
6.0
us
VREF
VREF 端电压
1.2
V
IREF
VREF 端输出电流
0.15
2
mA
RDSON
内置 MOSFET 导通电阻
VGS=4.5V,ID=1A
0.3
Ω
BVDSS
内置 MOSFET 击穿电压
100
V
■ 应用信息
工作原理
采用峰值电流检测和固定关断时间的控制方式。电路工作在开关管导通和关断两种状态。参见典型应用电路图,
当内置
MOS 开关管处于导通状态时,输入电压 VIN 通过 LED 灯、电感 L1、内置 MOS 开关管、电流检测电阻 RCS 对电感
充电, 流过电感的电流随充电时间逐渐增大,当电流检测电阻
RCS 上的电压降达到电流检测阈值电压 VCSTH 时,控制电
路使得
Driver 输出端变为低电平并关断 MOS 开关管。当 MOS 开关管处于关断状态时,电感通过由 LED 灯、续流二极管
D1 以及电感自身组成的环路对电感储能放电。MOS 开关管在关断一个固定的时间 TOFF 后,重新回到导通状态,并重复以
上导通与关断过程。
TOFF 设置
固定关断时间可由连接到
TOFF 引脚端的电阻 RT 设定:
TOFF=3*10-11*RT
如
RT=200KΩ,则 TOFF=3*10-11*200*103=6*10-6S=6uS
导通时间 TON
芯片的导通时间
TON 由下式决定:
TON
输出电流设置
LED 输出电流由电流采样 RCS 以及 TOFF 等参数设定:
ILED
–
其中
VLED 是 LED 的正向导通压降,L1 是电感值。
注:输出
LED 电流计算公式适用于电感电流处于连续模式
电感 L1 取值
为保证系统的输出恒流特性,电感电流应工作在连续模式,要求的最小电感取值为:
L1>
HM



Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com