Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

Q25-SP6-R-Q Datasheet(PDF) 1 Page - Banner Engineering Corp.

Part # Q25-SP6-R-Q
Description  Q25 DC Sensors
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  BANNER [Banner Engineering Corp.]
Direct Link  https://www.bannerengineering.com/us/en.html
Logo BANNER - Banner Engineering Corp.

Q25-SP6-R-Q Datasheet(HTML) 1 Page - Banner Engineering Corp.

  Q25-SP6-R-Q Datasheet HTML 1Page - Banner Engineering Corp. Q25-SP6-R-Q Datasheet HTML 2Page - Banner Engineering Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
1 April 2016
52993 Rev. B
Q25 DC Sensors
Installation Sheet
Einbauhinweise
Consiglio d’installazione
Conseils d’installation
取扱説明書
Folleto de instalación
SPECIFICATION
CHARAKTERISTIKEN
SPECIFICHE
CARACTÉRISTIQUES
仕様
CARACTERÍSTICAS
Supply Voltage
Betriebsspannung
Tensione di alimentazione
Tension d’alimentation
電源電圧
Tensión de alimentación
10...30 V dc
Load Current (max.)
Bemessungsbetriebsstrom
Corrente a carico continuo
Courant de charge
負荷電流
Corriente de carga continua
150 mA
Enclosure
Schutzart
Classe di protezione
Mode de protection
保護構造
Tipo de protección
IEC IP67
Circuit Protection*
Schutzschaltungen*
Protezione*
Protection*
保護回路
*
Protección*
A+B *
Temperature Rating
Zul. Umgebungstemperatur
Temperature di funzionamento
Température ambiante admissible
使用周囲温度範囲
Intervalo de temperatura
-40 °C...+70 °C (−104 °F... +158 °F)
*Reverse polarity (A)
*Short-circuit (B)
*Verpolschutz (A)
*Kurzschlußschutz (B)
*Inversione di polarità (A)
*Cortocircuito (B)
*Inversion de polarité (A)
*Courts-circuits (B)
*逆配 (A)
*短絡 (B)
*Inversión de polaridad (A)
*Cortocircuitos (B)
WARNING
WARNUNG
AVVERTENZA
AVERTISSEMENT
警告
ADVERTENCIA
Not To Be Used for Personnel Protection
Never use this device as a sensing device for personnel
protection. Doing so could lead to serious injury or death.
This device does not include the self-checking redundant
circuitry necessary to allow its use in personnel safety
applications. A sensor failure or malfunction can cause either an
energized or de-energized sensor output condition.
Darf nicht für den Personenschutz verwendet werden
Dieses Gerät darf nicht als Sensor zum Personenschutz
eingesetzt werden. Eine Nichtbeachtung kann schwere
Verletzungen oder Tod zur Folge haben. Dieses Gerät
verfügt nicht über die selbstüberwachenden redundanten
Schaltungen, die für Personenschutz-Anwendungen erforderlich
sind. Ein Sensorausfall oder Defekt kann zu unvorhersehbarem
Schaltverhalten des Ausgangs führen.
Non usare per la protezione del personale
Non usare questo dispositivo come dispositivo di
rilevamento per la protezione del personale. Il mancato
rispetto di questo requisito può comportare gravi lesioni
fisiche o morte. Questo dispositivo non è dotato dei circuiti di
autodiagnostica ridondanti necessari per permetterne l’uso in
applicazioni di sicurezza del personale. Pertanto, guasti o cattivi
funzionamenti del sensore possono provocare variazioni del
segnale in uscita.
A ne pas utiliser en guise de protection individuelle
Ce produit ne doit pas être utilisé en tant que système de
détection destiné à la protection individuelle. Une utilisation
dans de telles conditions pourrait entraîner des dommages
corporels graves, voire mortels. Ce produit n’est pas équipé
du circuit redondant d’autodiagnostic nécessaire pour être utilisé
dans des applications de protection personnelle. Une panne du
capteur ou un mauvais fonctionnement peut entraîner l’activation
ou la désactivation de la sortie.
人身防護用に使用しないでください
本製品を人身保護用の検出装置として使用しないでくださ
い。重大なけがや死亡事故に繋がる危険があります。本製
品は、安全関連のアプリケーションに使用する上で最低限
必要な二重化回路と自己診断機能を内蔵しておりません。
本製品の故障または誤動作により、出力がONになる場合と
OFFになる場合のどちらの場合もあります。
No se debe utilizar como protección personal
No utilice nunca este dispositivo como dispositivo de
detección con fines de protección personal. De ser así,
podrían producirse lesiones graves o incluso la muerte.
Este dispositivo no incluye los circuitos redundantes de
autocontrol necesarios para permitir su uso en aplicaciones de
seguridad personal. Un error de funcionamiento o un fallo del
sensor pueden provocar una situación de salida del sensor con
corriente o sin corriente.
TYPE
DESCRIPTION
BESCHREIBUNG
DESCRIZIONE
DESCRIPTION
検出距離・モード
DESCRIPCIÓN
Q25-SP6-LP
2 m Polarized retro-reflective
2 m Reflexlichtschr. mit Polarisationsfilter
2 m Catarifrangenti con filtro polarzzatore
2 m Retro-réflectif avec filtre de polaris
2 m 偏光回帰反射形
2 m Retroreflex con filtro de polarizaciòn
P
Q25-SP6-LP-Q
Q25-SN6-LP
Q25-SN6-LP-Q
Q25-SP6-FF50
50 mm Fixed-field
50 mm Hintergrundausblendung
50 mm A soppressione di sfondo
50 mm Suppression de l’arrière-plan
50 mm 距離設定反射形
50 mm Supresión de fondo
Q25-SP6-FF50-Q
Q25-SN6-FF50
Q25-SN6-FF50-Q
Q25-SP6-FF100
100 mm Fixed-field
100 mm Hintergrundausblendung
100 mm A soppressione di sfondo
100 mm Suppression de l’arrière-plan
100 mm 距離設定反射形
100 mm Supresión de fondo
Q25-SP6-FF100-Q
Q25-SN6-FF100
Q25-SN6-FF100-Q
Q25-6-E
20 m Opposed emitter
20 m Einweglichtschranke Sender
20 m Barriera emettitori
20 m Barrière émetteur
20 m 透過形 投光器
20 m Barrera emisor
Q25-SP6-R
Opposed receiver
Einweglichtschranke Empfä nger
Barriera ricevitori
Barrière récepteur
20 m 透過型 受光器
Barrera receptor
Q25-SN6-R
Q25-6-E-Q
20 m Opposed emitter
20 m Einweglichtschranke Sender
20 m Barriera emettitori
20 m Barrière émetteur
20 m 透過形 投光器
20 m Barrera emisor
Q25-SP6-R-Q
Opposed receiver
Einweglichtschranke Empfänger
Barriera ricevitori
Barrière récepteur
20 m 透過型 受光器
Barrera receptor
Q25-SN6-R-Q
PACKING LIST
LIEFERUMFANG
PACKING LIST
LIVRAISON
同梱品リスト
ALBARAN
Sensor
Sensor
Sensore
Détecteur
センサ
Sensor
Data sheet
Datenblatt
Data sheet
Notice technique
データシート
Hoja de caracteristicas
Screws M18, AF24*
Montagemutter M18, SW24*
Dado di fissaggio M18, CH24*
Ecrous de montage M18, clé 24*
締付ナット M18, AF24
*
Tuerca de montaje M18, CH24*


Similar Part No. - Q25-SP6-R-Q

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
XP Power Limited
Q25-12TR XPPOWER-Q25-12TR Datasheet
2Mb / 9P
Q Series DC-HVDC C ONVERTER
06 Apr 2023
Q25-24 XPPOWER-Q25-24 Datasheet
2Mb / 9P
Q Series DC-HVDC C ONVERTER
06 Apr 2023
Q25-5 XPPOWER-Q25-5 Datasheet
2Mb / 9P
Q Series DC-HVDC C ONVERTER
06 Apr 2023
Q25-5T XPPOWER-Q25-5T Datasheet
2Mb / 9P
Q Series DC-HVDC C ONVERTER
06 Apr 2023
Q25-Q50 XPPOWER-Q25-Q50 Datasheet
2Mb / 9P
Q Series DC-HVDC C ONVERTER
06 Apr 2023
More results

Similar Description - Q25-SP6-R-Q

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
List of Unclassifed Man...
SM31E ETC2-SM31E Datasheet
353Kb / 8P
Self-contained DC-operated Opposed Mode Sensors
M186E ETC2-M186E Datasheet
172Kb / 8P
Stainless Steel 18 mm Barrel-style DC Photoelectric Sensors
SM312DQD ETC2-SM312DQD Datasheet
315Kb / 8P
Self-contained DC-operated Diffuse Mode Sensors
EC3025PPAPL-1 ETC2-EC3025PPAPL-1 Datasheet
80Kb / 3P
Proximity Sensors Capacitive Thermoplastic Polyester Housing Type EC, M30, DC
logo
Copal Electronics
C-DCZCT COPAL-C-DCZCT Datasheet
287Kb / 2P
DC CURRENT SENSORS
logo
Banner Engineering Corp...
Q40 BANNER-Q40 Datasheet
318Kb / 6P
Q40 Sensors: dc-Voltage Series
logo
TDK Electronics
TAS TDK-TAS Datasheet
222Kb / 7P
sensors
logo
Murata Manufacturing Co...
MS201A-001 MURATA1-MS201A-001 Datasheet
891Kb / 12P
AMR Sensors (Magnetic Sensors)
Ver.10.1
MS205A-001 MURATA1-MS205A-001 Datasheet
881Kb / 12P
AMR Sensors (Magnetic Sensors)
Ver.10.1
logo
Omega Engineering, Inc.
M12C OMEGA-M12C Datasheet
353Kb / 1P
Micro-DC Cable Assemblies For Probes, Sensors and Transmitters
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com