Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

TAS Datasheet(PDF) 2 Page - TDK Electronics

Part # TAS
Description  sensors
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TDK [TDK Electronics]
Direct Link  http://www.tdk.com
Logo TDK - TDK Electronics

TAS Datasheet(HTML) 2 Page - TDK Electronics

  TAS Datasheet HTML 1Page - TDK Electronics TAS Datasheet HTML 2Page - TDK Electronics TAS Datasheet HTML 3Page - TDK Electronics TAS Datasheet HTML 4Page - TDK Electronics TAS Datasheet HTML 5Page - TDK Electronics TAS Datasheet HTML 6Page - TDK Electronics TAS Datasheet HTML 7Page - TDK Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 7 page
background image
製品をより正しく、安全にご使用いただくために、さらに詳細な特性・仕様をご確認いただける納入仕様書をぜひご請求ください。
記載内容は、改良その他により予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
(2/7)
20171127 / sensor_angle_tas_ja.fm
SENSORS
TMR
角度センサ
特徴
HDD
ヘッドで培ってきたTMR(Tunnel Magneto Resistance)技術を応用した角度センサ。
高出力、高精度、経年劣化の少ない高安定性。画期的なTMRセンサを小型のパッケージで実現。
高出力 1.5Vp-p/3.0Vp-p @5V
良好な角度精度 ±0.6deg. (1.5Vp-p 差動出力@5V)、±0.8deg. (3.0Vp-p 差動出力@5V)
温度ドリフト少
低消費電力
0
∼360°検知可能
〈出力波形比較〉TAS2141-AAAB(1.5Vp-p 差動出力)
〈角度誤差グラフ〉TAS2141-AAAB(1.5Vp-p 差動出力)
AMR
素子の 20 倍、GMR 素子の 6 倍、Hall 素子の 500 倍
アプリケーション
EPS
モータ
操舵角
ペダル開度、スロットルバルブ開度
ブラシレスモータ
Wiper
用モータ etc.
TASシリーズの概要
RoHS
指令対応製品
–1.0
0
90
180
270
360
–0.8
–0.6
–0.4
–0.2
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
角度(deg)
TMR
GMR
AMR
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
磁場強度 (mT)
n=5pc
150°C
40°C
25°C
RoHS
指令対応製品:詳細はこちらです。https://product.tdk.com/info/ja/environment/rohs/index.html



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com