Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

TESTO104 Datasheet(PDF) 4 Page - Testo SE & Co. KGaA

Part # TESTO104
Description  Food thermometer
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TESTO [Testo SE & Co. KGaA]
Direct Link  https://www.testo.com/en-US/
Logo TESTO - Testo SE & Co. KGaA

TESTO104 Datasheet(HTML) 4 Page - Testo SE & Co. KGaA

  TESTO104 Datasheet HTML 1Page - Testo SE & Co. KGaA TESTO104 Datasheet HTML 2Page - Testo SE & Co. KGaA TESTO104 Datasheet HTML 3Page - Testo SE & Co. KGaA TESTO104 Datasheet HTML 4Page - Testo SE & Co. KGaA TESTO104 Datasheet HTML 5Page - Testo SE & Co. KGaA TESTO104 Datasheet HTML 6Page - Testo SE & Co. KGaA TESTO104 Datasheet HTML 7Page - Testo SE & Co. KGaA TESTO104 Datasheet HTML 8Page - Testo SE & Co. KGaA TESTO104 Datasheet HTML 9Page - Testo SE & Co. KGaA Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 12 page
background image
4 4. 製品の概要/5. テクニカル・データ
4.
製品の概要
testo104食品用温度計は、各種食品の中心温度測定に適した
温度計で、次のような業種/状態の温度測定に最適です。
・食品業界:食品の製造、調理段階における温度のスポット・チェック。
・液体、ペースト、半固形状食材の温度測定。
本製品を次のような測定に使用しないでください。
・爆発の危険がある場所での測定
・医療目的のための体温測定
本製品の下記記載内容は、
(EC)1935/2004(食品と接触する材料・製品に関する
規制)に準拠しており、食品業界団体と継続的な連携を図り、設計しています。
5.
テクニカル・データ
項目
内容
プローブ・タイプ
NTCサーミスタ
測定項目
温度(℃)
測定範囲
-50~+250℃
分解能
0.1℃
本体精度
(+23℃±3℃)
±1.0℃(-50.0~-30.1℃)
±0.5℃(-30.0~+99.9℃)
測定値の±1%(+100.0~+250℃)
応答速度t99
10秒(液体の温度を測定した場合)
測定間隔
2回/秒
動作温度
-20~+60℃
輸送/保管温度
-30~+70℃
電源
単4電池 × 2本
電池寿命
約100時間(+25℃環境下)
ハウジング
ABS/TPE/PCおよび亜鉛ダイカスト/ステンレス鋼
保護等級
IP65
外形寸法
265×48×19mm(浸漬/芯温プローブ引き出し時)
質量
165g(電池含む)
ディスプレイ
LCD、1行、ステータス行(Hold/Auto Holdが点灯)付
適合規格
EN13485
EC 指令
2004/108/EC
保証
2年間



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com