Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LW3333 Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

Part # LW3333
Description  Hyper 3 mm (T1) LED, Non Diffused Hyper-Bright LED
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LW3333 Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LW3333 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LW3333 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LW3333 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LW3333 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LW3333 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LW3333 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LW3333 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LW3333 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LW3333 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 12 page
background image
2001-10-02
2
LW 3333
Anm.: -1 Farbselektiert nach Farbortgruppen (siehe Seite 5)
Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine untere bzw. eine obere Familiengruppe
oder mindestens zwei Einzelgruppen.
In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Helligkeitsgruppe enthalten.
Die technologiebedingte Helligkeits-Streuung der heutigen LED-Herstellprozesse über einen
längeren Fertigungszeitraum (Halbleitermaterial - Chipherstellung - Montageprozesss) erlaubt
keine
Zusage
einer
einzelnen
Helligkeitsgruppe.
Daher
müssen
mindestens
zwei
Helligkeitsgruppen vorgesehen werden!
Note: -1 Color selection acc. to Chromaticity coordinate groups (see page 5)
The standard shipping format for serial types includes a lower or upper family group or at least
two individual groups.
No packing unit / tape ever contains more than one luminous intensity group.
Luminosity variations caused by the technology used in current LED manufacturing processes
over a protracted manufacturing period (semiconductor material - chip fabrication - assembly
process) mean that it is not possible to assign LEDs to a single luminous intensity group. For this
reason at least two luminous intensity groups must be provided!
Typ
Type
Emissions-
farbe
Color of
Emission
Gehäusefarbe
Color of
Package
Lichtstärke
Luminous
Intensity
I
F = 20 mA
I
V (mcd)
Lichtstrom
Luminous
Flux
I
F = 20 mA
Φ
V (mlm)
Bestellnummer
Ordering Code
LW 3333-S2T2-1
LW 3333-T2V1-1
white
colorless clear
224 ... 450
355 ... 900
390 (typ.)
630 (typ.)
Q62703-Q5704
Q62703-Q5705



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com