Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

KF140UD708 Datasheet(PDF) 1 Page - Kwazar-IS

Part # KF140UD708
Description  Semiconductor integrated circuit
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  KWAZAR [Kwazar-IS]
Direct Link  http://www.kwazar-is.kiev.ua
Logo KWAZAR - Kwazar-IS

KF140UD708 Datasheet(HTML) 1 Page - Kwazar-IS

  KF140UD708 Datasheet HTML 1Page - Kwazar-IS  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
КР140УД708, КФ140УД708
ДП "КВАЗАР-ИС"
Этикетка изделия
k_e_007c
24.05.2002
Операционный усилитель среднего класса
точности с дифференциальным входом
Полупроводниковая интегральная микросхема КР(КФ)140УД708 представляет собой операционный
усилитель и предназначена для построения решающих усилителей, дешифраторов, интеграторов.
Сокращённая маркировка:
КР140УД708 - УД708
КФ140УД708 - УД7 или 741
Аналог: mA741
Технические условия: бК0.348.095-04ТУ
Схема расположения выводов:
А) КР140УД708 - корпус DIP8 (k_d_0d08)
Б) КФ140УД708 - корпус SO8 (k_d_0s08)
Таблица назначения выводов
Вывод
Назначение
1
Балансировка
2
Вход инвертирующий
3
Вход неинвертирующий
4
Напряжение питания минус Ucc
5
Балансировка
6
Выход
7
Напряжение питания Ucc
8
Коррекция
8
1
5
4
0
5
10мм
А)
Б)
8
5
1
4
ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 25
0С ± 100 0С
Норма
Наименование параметра, единица измерения
не менее
не более
Максимальное выходное напряжение, В
± 10,5
-
Напряжение смещения нуля, мВ
-
± 6
Входной ток, нА
-
400
Разность входных токов, нА
-
200
Ток потребления, мА
-
± 3,5
Коэффициент усиления напряжения
30000
-
Кэффициент ослабления синфазных входных напряжений, дБ
70
-
Максимальная скорость нарастания входного напряжения, В/мкс
0,3
-
Частота единичного усиления, МГц
0,8
-
Входное сопротивление, кОм
400
-
Максимальное синфазное входное напряжение, В
12
-
Коэффициент влияния нестабильности источника питания на
напряжение смещения нуля, мкВ/В
-
150
Примечание.
1. При напряжениях питания ±15 В


Similar Part No. - KF140UD708

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Kwazar-IS
KF140UD1208 KWAZAR-KF140UD1208 Datasheet
153Kb / 1P
semiconductor integrated circuit
KF140UD1408A KWAZAR-KF140UD1408A Datasheet
155Kb / 1P
Semiconductor integrated circuits
KF140UD1408A KWAZAR-KF140UD1408A Datasheet
155Kb / 1P
Semiconductor integrated circuits
KF140UD1408B KWAZAR-KF140UD1408B Datasheet
155Kb / 1P
Semiconductor integrated circuits
KF140UD1408B KWAZAR-KF140UD1408B Datasheet
155Kb / 1P
Semiconductor integrated circuits
More results

Similar Description - KF140UD708

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Rohm
BD9639MWV ROHM-BD9639MWV_11 Datasheet
219Kb / 5P
Semiconductor integrated circuit
BU2500FV-E2 ROHM-BU2500FV-E2 Datasheet
435Kb / 8P
SEMICONDUCTOR INTEGRATED CIRCUIT
logo
Kwazar-IS
143KT1K KWAZAR-143KT1K Datasheet
156Kb / 2P
Semiconductor integrated circuit
590KN7 KWAZAR-590KN7 Datasheet
179Kb / 2P
Semiconductor integrated circuit
590KN13 KWAZAR-590KN13 Datasheet
179Kb / 2P
Semiconductor integrated circuit
1408UD1 KWAZAR-1408UD1 Datasheet
153Kb / 2P
Semiconductor integrated circuit
KR140UD17A KWAZAR-KR140UD17A Datasheet
128Kb / 1P
Semiconductor integrated circuit
KR140UD18 KWAZAR-KR140UD18 Datasheet
123Kb / 1P
semiconductor integrated circuit
KR140UD608 KWAZAR-KR140UD608 Datasheet
118Kb / 1P
Semiconductor integrated circuit
KR140UD1208 KWAZAR-KR140UD1208 Datasheet
153Kb / 1P
semiconductor integrated circuit
More results


Html Pages

1


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com