Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

HM233G Datasheet(PDF) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM233G
Description  Single touch synchronous CMOS output IC
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM233G Datasheet(HTML) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM233G Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM233G Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM233G Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM233G Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM233G Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM233G Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM233G Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM233G Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM233G Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 11 page
background image
4 / 11
规格书
5. 功能描述
5.1 输出模式和选项脚位
AHLB 选项脚位为锁存类型:上电默认状态为 0,若上电前管脚被接至 VDD,则上电后状态变为 1,
且不会有电流漏电。
AHLB 脚位:选择 CMOS 输出高电平有效或低电平有效。
QC 脚(CMOS 输出)选项特性:
AHLB
端口
QC 选项特性
0
同步模式、
CMOS 高电平有效
1
同步模式、
CMOS 低电平有效
5.2 按键最长输出时间
若有物体覆盖触摸盘或环境突然变化,可能导致触摸检测持续有效。
IC 内部触控算法检测到输出有
效持续时间达到设定值
16S 时,系统会回到上电初始状态,且输出变为无效。
5.3 低功耗模式
HM233G 在低功耗模式下运行,可节省功耗,在此模式下侦测到按键触摸后会切换至快速模式,直
到按键触摸释放,并保持约
10 秒快速模式,然后返回低功耗模式。
-125ms
-20ms
-125ms
-20ms
ABOUT 10 SEC
-125ms
POSSIBLE KEY TOUCH KEY RELEASE
KEY TOUCH
Low Power
mode timing
Fast mode
timing
Low Power
mode timing
Fast mode
timing
Low Power
mode timing
(NOT REALLY TOUCH)
TCH
VDD
VSS
QCVDD
VSS
KEY RELEASE
5.4 灵敏度调整
IC 触摸管脚上的等效电容大小会影响灵敏度,灵敏度调整必须符合 PCB 的实际应用,下面是一些调
整灵敏度的方法:
1) 调整触摸盘大小:
在其它条件不变的情况下,使用较大的触摸盘尺寸可增加灵敏度,反之则会降低灵敏度;但触摸
盘尺寸必须在有效范围内。
2) 调整介质面板厚度:
在其它条件不变的情况下,使用较薄的介质可增加灵敏度,反之则会降低灵敏度。
3) 调整 Cs 电容值
在其它条件不变的情况下,触摸盘上未接对地
Cs 电容时,灵敏度最高,反之 Cs 电容越大灵敏
度变低,
Cs 电容可用范围:(1≦Cs≦50pF)。
HM



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com