Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

HM233LE Datasheet(PDF) 2 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM233LE
Description  Single button touch switch IC
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM233LE Datasheet(HTML) 2 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM233LE Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM233LE Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM233LE Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM233LE Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM233LE Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM233LE Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM233LE Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 7 page
background image
V1.0
一、 概述
233LE 是一款单按键触摸及接近感应开关,其用途是替代传统的机械型开关。该 IC 采用 CMOS
工艺制造,结构简单,性能稳定。该
IC 通过引脚可配置成多种模式,可广泛应用于灯光控制、玩具、家
用电器等产品。
二、 特点
 工作电压:
2.0V~5.5V
 低功耗模式仅
1.5uA(在 3V 且无负载)
 电源稳定后,
0.5S 内完成上电初始化
 外部配置引脚设置为多种模式
 内置稳压电路
 灵敏度自动校准功能,工作环境发生变化可以快速自动适应
 最长输出约
8S
 高可靠性,芯片内置去抖动电路,可有效防止外部噪声干扰而导致的误动作
 可用于玻璃、陶瓷、塑料等介质表面
SOT23-6 封装
三、 功能模块图
2



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com