Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

HM233B Datasheet(PDF) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM233B
Description  TWS Bluetooth headset dedicated touch IC
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM233B Datasheet(HTML) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM233B Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM233B Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM233B Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM233B Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM233B Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM233B Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM233B Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM233B Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM233B Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 12 page
background image
4 / 12
规格书
5. 功能描述
5.1 输出有效选项脚位
AHLB 选项脚位为锁存类型:上电默认状态为 0,若上电前管脚被接至 VDD,则上电后状态变为 1,
且不会有电流漏电。
AHLB 脚位:选择 CMOS 输出高电平有效或低电平有效。
QC 脚(CMOS 输出)选项特性:
AHLB
端口
QC 选项特性
0
同步模式、
CMOS 高电平有效
1
同步模式、
CMOS 低电平有效
5.2 触摸功能使能脚
RST 脚为无内部上下拉电阻的输入脚。其脚位可接不高于 5.5V 电压的电平信号。
RST 脚特殊设计,其 VIH 为 0.75VDD、VIL 为 0.14VDD。
RST 脚电压从 5.5V~0.14VDD 端口漏流都小于 1uA。
RST 脚配置为高电平时关闭触摸功能;为低电平时触摸复位,并开启触摸功能;从高电平切换到低
电平时,
QC 输出 3~3.5 秒宽的有效脉冲再开启触摸功能
5.3 按键最长输出时间
按键最长输出时间为无穷大。
5.4 低功耗模式
HM233B 在低功耗模式下运行,可节省功耗,在此模式下侦测到按键触摸后会切换至快速模式,直
到按键触摸释放,并保持约
10 秒快速模式,然后返回低功耗模式。
-125ms
-20ms
-125ms
-20ms
ABOUT 10 SEC
-125ms
POSSIBLE KEY TOUCH KEY RELEASE
KEY TOUCH
Low Power
mode timing
Fast mode
timing
Low Power
mode timing
Fast mode
timing
Low Power
mode timing
(NOT REALLY TOUCH)
TCH
VDD
VSS
QCVDD
VSS
KEY RELEASE
5.5 灵敏度调整
IC 触摸管脚上的等效电容大小会影响灵敏度,灵敏度调整必须符合 PCB 的实际应用,下面是一些调
整灵敏度的方法:
1) 调整触摸盘大小:
在其它条件不变的情况下,使用较大的触摸盘尺寸可增加灵敏度,反之则会降低灵敏度;但触摸
盘尺寸必须在有效范围内。
2) 调整介质面板厚度:
在其它条件不变的情况下,使用较薄的介质可增加灵敏度,反之则会降低灵敏度。
HM



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com