Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

HM233D Datasheet(PDF) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM233D
Description  Single touch control chip
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM233D Datasheet(HTML) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM233D Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM233D Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM233D Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM233D Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM233D Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM233D Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM233D Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM233D Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
Page 4 of 8
内部框图
功能描述
Ⅰ. 灵敏度调整
PCB 上接线的电极大小与电容之总负载﹐会影响灵敏度﹐故灵敏度调整必须符合 PCB 的
实际应 用。HM233D 提供一些外部调整灵敏度的方法。
1.
调整检测板尺寸的大小 在其它条件不变的情况下﹐使用较大的检测板尺寸可增加灵敏
度﹐反之则会降低灵敏度﹔但电极尺寸必须在有效范围内使用。
2.
调整介质(面板)厚度 在其它条件不变的情况下﹐使用较薄的介质可增加灵敏度﹐
反之则会降低灵敏度﹔但介质厚度 必须在最大限制值以下。
3.
调整 Cs 电容值(请参阅下图)
在其它条件不变的情况下﹐若未在触摸 PAD 对 VSS 接上 Cs 电容时﹐灵敏度是最灵敏
的﹐Cs 电容在可用范围内(1≦Cs≦50pF)﹐Cs 电容值越大其灵敏度越低。
HM233D
单键触摸控制芯片



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com