Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

HM4002 Datasheet(PDF) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM4002
Description  Low-power pyroelectric infrared sensor signal processing chip
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM4002 Datasheet(HTML) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM4002 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4002 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4002 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4002 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4002 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4002 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4002 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4002 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4002 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 9 page
background image
 
‐
六、应用指南
(1)放大电路参数设定
由 HM4002 规格书内部方框图可知,其自身设定内置了一个增益大概 30dB 的
宽带增益放大器(第二级放大电路),而由外围元件 R2、R4、C3、C4 组成的第一
级带通滤波放大电路,则是提供给用户根据需要可做相应调整的,具体参数的调整
方式和方法详细参考我司 HM4002 规格书第 6 页“放大电路”里面的内容和计算公
式。我司建议第一级放大器的 FL 和 FH 分别设定控制在 0.1HZ 和 10HZ 之间,以 1HZ
频率为中心频率的最大增益设置 ,同时保持总增益 GA (第一级放大倍数
G1=20LOG(R4/R2)+第二级放大倍数(30dB))控制在 65-75dB 之间,因为如果 GA
过大会造成外界干扰信号进入放大器造成误触发,根据客户实际应用电路适当调整
R2、R4、C3、C4 组合(C4 取值建议不能太小,建议 4.7-47uF 之间)方案来实现符
合频带、增益适合人体正常感应电路模块的正常工作的应用条件。
(2)VDD 供电应用
HM4002 VDD 脚正常工作工作电压是 2.8-5.5V,加上静态功耗最低可做到 18uA 的优
异特点,适合电池类应用,尤其是 3-4 节镍氢/干电池、磷酸铁锂、锂电池相关应用。
当客户使用高于 VDD 供电电压范围应用时,有以下三种方法可供选用:
1、外加三端稳压/LDO 模块
以下 LDO 型号和参数列表如下:(封装形式 SOT23-3、89-3 等,Vo 电压 3.3-5.5V 可选)
通用型号
最小压差
耐压值
78L05
1.6V
30V
HT7150
0.3V
30V
LM1117
1.25V
18V
HM4002



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com