Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

HM4091 Datasheet(PDF) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM4091
Description  1A Lithium battery charging IC
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM4091 Datasheet(HTML) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM4091 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4091 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4091 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4091 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4091 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4091 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4091 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4091 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4091 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 11 page
background image
管脚功能描述
序号
名称
功能描述
1
TEMP
电池温度检测输入端。将
TEMP管脚接到电池的NTC传感器的输出端。如
果
TEMP管脚的电压小于输入电压的45%或者大于输入电压的80%,意味着
电池温度过低或过高,则充电将被暂停。如果
TEMP在输入电压的45%和
80%之间,则电池故障状态将被清除,充电将继续。
如果将
TEMP管脚接到地,电池温度监测功能将被禁止。
2
ISET
恒流充电电流设置和充电电流监测端。从
ISET管脚连接一个外部电阻到地
端可以对充电电流进行编程。在预充电阶段,此管脚的电压被调制在
0.12V;
在恒流充电阶段,此管脚的电压被调制在
1.205V。在充电状态的所有模式,
此管脚的电压都可以根据下面的公式来监测充电电流:
ICH = (VISET×1011)/RISET
3
GND
电源地
4
VIN
输入电压正输入端。此管脚的电压为内部电路的工作电源。当
VIN与BAT
管脚的电压差小于
10mV时,
将进入低功耗的睡眠模式,此时
BAT
管脚的电流小于
3µA。
5
BAT
电池连接端。将电池的正端连接到此管脚。在电源电压低于电源电压过低
锁存阈值或者睡眠模式,
BAT管脚的电流小于3µA。BAT管脚向电池提供
充电电流和恒压充电电压。
6
漏极开路输出的充电结束状态指示端。当充电结束时,
管脚被内部
开关拉到低电平,表示充电已经结束;否则
管脚处于高阻态。
7
漏极开路输出的充电状态指示端。当充电器向电池充电时,
管脚被内
部开关拉到低电平,表示充电正在进行;否则
管脚处于高阻态。
8
FB
电池电压Kelvin检测输入端。此管脚可以
Kelvin检测电池正极的电压,从
而精确调制恒压充电时电池正极的电压,避免了从电池的正极到
HM4091
的
BAT管脚之间的导线电阻或接触电阻等寄生电阻对充电的影响。如果在
FB管脚和BAT管脚之间接一个电阻,可以向上调整恒压充电电压。
9
EP
散热片。将此散热片接地。
极限参数
管脚电压
………………………-0.3V to 6.5V
最高结温
….…………………150℃
BAT 管脚短路持续时间………连续
工作温度
….………-40℃ to 85℃
静电放电
(HBM)…………….…2KV
存储温度
…...……-65℃ to 150℃
热阻
(SOP8/PP)……………...…TBD
焊接温度(
10 秒)……...…..260℃
超出以上所列的极限参数可能造成器件的永久损坏。以上给出的仅仅是极限范围,在这样的极限条件下
工作,器件的技术指标将得不到保证,长期在这种条件下还会影响器件的可靠性。
4
HM



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com