Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

HM1599 Datasheet(PDF) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM1599
Description  18W USB PD 嶺됧쩀?뤺??띶럨??뎴
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM1599 Datasheet(HTML) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM1599 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM1599 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM1599 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM1599 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM1599 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM1599 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM1599 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
7 规格参数
7.1 极限工作参数(1)
参数
最小值
最大值
单位
耐压
VIN
-0.3
42
V
VSW
-0.3
VIN
V
VBST
VSW-0.3
VSW+6
V
DM/DP/CC1/CC2
-0.3
12
V
结温
TJ
-40
150
存储温度
TSTG
-65
150
(1) 超出极限工作范围值可能会造成器件永久性损坏。长期工作在极限额定值下可能会影响器件的
可靠性。
7.2 ESD 性能
符号
参数
值
单位
VESDHBM
人体模型 (HBM)
±8000
V
ESD 测试基于人体放电模型(HBM)。
7.3 推荐工作条件
参数
最小值
典型值
最大值
单位
VIN
6.6
12/24
36
V
L
22
µH
CIN
100
µF
COUT
220
µF
TA
-40
125
7.4 热阻值
符号
参数
值
单位
RθJA
结温和周围温度之间的热阻(1)
100
/W
RθJCtop
结温和封装外壳表面温度之间的热阻
36
RθJB
结温和板温度之间的热阻
45
18W USB PD 等多协议降压芯片



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com