Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

HM4041 Datasheet(PDF) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM4041
Description  Boost Charger IC
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM4041 Datasheet(HTML) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM4041 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4041 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4041 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4041 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4041 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4041 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4041 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4041 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4041 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 12 page
background image
SOP8
PIN NO.
QFN4-X4
PIN NO.
Name
Description
6
SYSRT
提供系统
ON/OFF 的使能信号。
当电池电压低于
6V,SYSRT 脚输出逻辑低;当电池高于 6V,SYSRT 脚输
出逻辑高讯号。
5
7
ICHG
充电电流大小设定,外接电阻到
GND。相关公式如下:
ICC=1V/RICHG x6800、ITC= ICC x0.2、ISHORT= ICC x0.1。
8
VC
CELL1 电压检测输入引脚。电池均衡功能被开启时,由此引脚抽放电流。
6
9
TS
TS 温度保护的输入,该引脚接一个 NTC 电阻至 GND。低温保护阈值为
75%VIN;高温保护阈值为 30%VIN。
TS 接到 GND,可关闭 IC。
7
10,11
BD
连接到内部的
Block FET,旁路电容至少要接 10uF MLCC 到地。
8
12,13
BAT
电池连接引脚,电容
0.1uF 并联 10uF。
9
14
AGND
模拟地。
(SOP8-E 的 EP)
9
14,15
PGND
电源地。
(SOP8-E 的 EP)
最大额定值
Parameters
Maximum Ratings
LX、BAT、BD、STAT、TS、VC、BS、VIN
-0.3V to 18V
SYSRT、ICHG、SEN
-0.3V to 3.6V
AGND、PGND
-0.3V to 0.3V
LX Pin current continuous
5A
Junction temperature range
-40°C to 150°C
Storage temperature range
-65°C to 150°C
Lead Temperature
260°C
Maximum Power Dissipation
2.6W
ESD (HBM)
2KV
*高于绝对最大额定值部分所列数值的应力有可能对器件造成永久性的损害,在任何绝对最大额定值条件
下暴露的时间过长都有可能影响器件的可靠性和使用寿命。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com