Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LP7801D Datasheet(PDF) 6 Page - Lowpower Semiconductor inc

Part # LP7801D
Description  擁끺퐥?잒??녔쑛?끿뵷餓볞툜?②뒸?
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  POWER [Lowpower Semiconductor inc]
Direct Link  http://www.lowpowersemi.com
Logo POWER - Lowpower Semiconductor inc

LP7801D Datasheet(HTML) 6 Page - Lowpower Semiconductor inc

  LP7801D Datasheet HTML 1Page - Lowpower Semiconductor inc LP7801D Datasheet HTML 2Page - Lowpower Semiconductor inc LP7801D Datasheet HTML 3Page - Lowpower Semiconductor inc LP7801D Datasheet HTML 4Page - Lowpower Semiconductor inc LP7801D Datasheet HTML 5Page - Lowpower Semiconductor inc LP7801D Datasheet HTML 6Page - Lowpower Semiconductor inc LP7801D Datasheet HTML 7Page - Lowpower Semiconductor inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 7 page
background image
LP7801D-02
Dec.-2019
Email: marketing@lowpowersemi.com
www.lowpowersemi.com
Page 6 of 7
LP7801D
应用说明
LP7801D 集成了线性充电模块和同步升压放电模块,
带充电状态指示灯显示,充电电流可外部设定,支持
边充边放,具有过流、短路、过温等多种异常保护,
可以有效保护电池及系统安全。
充电模式
LP7801D内部集成了完整的线性充电模块,对电池进
行涓流、恒流和恒压充电。恒流模式下充电电流IBAT由
电阻RISET设定,对应关系见以下公式:
其中VISET=1V。当电池电压低于预充阈值电压时,芯
片进入涓流充电模式,在涓流模式下充电电流为1/10C。
当电池电压接近浮充电压时,芯片进入恒压充电模式,
在恒压模式下,充电电流逐渐减小,当充电电流减小
到1/10C以下时,充电周期结束;当电池电压下降至复
充电压以下,系统将自动开始新的充电周期。
CHRG状态指示
LP7801通过CHRG状态来表示充电、充满状态。CHRG
输出有两种不同的状态:强下拉(~10mA)和高阻抗。
CHRG处于强下拉状态表示处于充电周期,CHRG处于
高阻状态表示充电周期结束;当输入电压低于4.5V或
高于OVP保护电压值,CHRG处于高阻状态。
升压部分
LP7801D提供同步升压模块作为放电输出,集成功率
MOS。EN管脚可用于控制升压模块的开启或关闭,当
EN为悬空或高电平时,升压模块启动工作,输出电压
5.1V,无负载条件下,待机电流1uA。EN为低电平时,
升压模块不工作,OUT端无输出。
LP7801D支持电池边充边放,升压模块最低启动电压
1V,在不需要控制EN的应用中,电池过放的情况下,
为防止电池在涓流充电阶段同时输出大电流,导致电
池电压越充越低,可以通过EN管脚电阻分压方式连接
BAT,使电池电压达到恒流充电阶段再打开升压模块,
电路见下图:
GND
9
EN
6
BAT
R1
3M
R2
1.2M
升压启动电压对应关系见以下公式:
−L
N−ON
( + 1
2
)
以分压电阻3M/1.2M为例,对过放的电池充电,电池
电压上升到2.98V(典型值)时,升压模块正常启动。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com