Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LP7801T Datasheet(PDF) 6 Page - Lowpower Semiconductor inc

Part # LP7801T
Description  擁끺퐥?잒??녔쑛?끿뵷餓볞툜?②뒸?
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  POWER [Lowpower Semiconductor inc]
Direct Link  http://www.lowpowersemi.com
Logo POWER - Lowpower Semiconductor inc

LP7801T Datasheet(HTML) 6 Page - Lowpower Semiconductor inc

  LP7801T Datasheet HTML 1Page - Lowpower Semiconductor inc LP7801T Datasheet HTML 2Page - Lowpower Semiconductor inc LP7801T Datasheet HTML 3Page - Lowpower Semiconductor inc LP7801T Datasheet HTML 4Page - Lowpower Semiconductor inc LP7801T Datasheet HTML 5Page - Lowpower Semiconductor inc LP7801T Datasheet HTML 6Page - Lowpower Semiconductor inc LP7801T Datasheet HTML 7Page - Lowpower Semiconductor inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 7 page
background image
LP7801T-01
Dec.-2019
Email: marketing@lowpowersemi.com
www.lowpowersemi.com
Page 6 of 7
LP7801T
应用说明
LP7801T 集成了线性充电模块和同步升压放电模块,
带充电状态指示灯显示,充电电流可外部设定,支持
边充边放,具有过流、短路、过温等多种异常保护,
可以有效保护电池及系统安全。
充电模式
LP7801T内部集成了完整的线性充电模块,对电池进
行涓流、恒流和恒压充电。恒流模式下充电电流IBAT由
电阻RISET设定,对应关系见以下公式:
其中VISET=1V。当电池电压低于预充阈值电压时,芯
片进入涓流充电模式,在涓流模式下充电电流为1/10C。
当电池电压接近浮充电压时,芯片进入恒压充电模式,
在恒压模式下,充电电流逐渐减小,当充电电流减小
到1/10C以下时,充电周期结束;当电池电压下降至复
充电压以下,将自动开始新的充电周期。
CHRG状态指示
LP7801T通过CHRG状态 来表示 充电、充 满状态。
CHRG输出有两种不同的状态:强下拉(~5mA)和高
阻抗。CHRG处 于强下拉状态表 示处于充电周期,
CHRG处于高阻状态表示充电周期结束;当输入电压低
于4.5V或高于OVP保护电压值,CHRG处于高阻状态。
温度保护
LP7801T通过检测TS管脚电压进行温度监测,外部通
过分压电阻(R1/R2)连接VIN,再连接外部NTC或PTC
电阻,当温度变化时NTC或PTC电阻值发生变化,使
TS管脚电压变化;与内部基准电压阀值进行比较,超
出范围停止充电;因为外部分压和内部基准电压值都
是参考VIN,因此温度检测电路不会因为VIN电压变化受
到影响;启动充电周期,VTS电压必须在VTS-L—VTS-H
范围内,否则将停止充电,直到VTS电压达到VTS-L—
VTS-H范围内;
应用时先确定选择NTC或PTC电阻,查电阻规格书确
定 保 护 温度 对 应的 电 阻值 , 再通 过 公式 计 算外 部
(R1/R2)电阻值;
选用NTC电阻,计算公式如下:
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
公式中:K1为VTS-L =30%,K2为VTS-H =60%;RTL
为低温对应电阻值,RTH为高温对应电阻值;
选用PTC电阻,计算公式如下:
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
公式中:K1为VTS-L =30%,K2为VTS-H =60%;RTL为
低温对应电阻值,RTH为高温对应电阻值;
如果不需要TS功能,可以将R1\R2先用相同阻值的电阻,
使VTS电压为50%VIN。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com