Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

CD7522CS Datasheet(PDF) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # CD7522CS
Description  3W횞2BTL Audio power amplifier circuit
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC1 [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC1 - List of Unclassifed Manufacturers

CD7522CS Datasheet(HTML) 1 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  CD7522CS Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers CD7522CS Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers CD7522CS Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers CD7522CS Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
双极电路
CD7522CS
3W×2BTL 音频功率放大电路
1 、概述
CD7522CS 是 一 块 3W×2 桥 式 输 出 音 频 功 率 放 大 电 路 , 主 要 应 用 于 电 视 、 音 响
设备、个人电脑等系统。其特点如下:
● 电源电压范围宽,可在
3.5~13.5V电压范围内正常工作
● 具有待机功能
● 带直流音量控制功能
● 外围电路简单
● 封装形式:
FSIP12
2 、功能框图与引脚说明
2. 1 、功能框图
2. 2 、引脚说明
引脚
符 号
功 能
引脚
符 号
功 能
1
VCC
电源
7
GND
前置地
2
OUT1+
1 通道同相输出
8
IN2
2 通道输入
3
GND1
1 通道功放地
9
VOL
音量控制
4
OUT1-
1 通道反相输出
10
OUT2-
2 通道反相输出
5
ST-BY
待机控制
11
GND2
2 通道功放地
6
IN1
1 通道输入
12
OUT2+
2 通道同相输出
3 、电特性
3. 1 、极限参数
除非另有规定,
Tamb=25℃
参 数 名 称
符 号
条 件
额 定 值
单 位
电源电压
VCC
Vin=0
14
V
电源电流
ICC
2
A
功耗
PD
1.92
W
工作环境温度
Tamb
-25~70
℃
贮存温度
Tstg
-55~150
℃
3. 2 、推荐工作范围
参 数 名 称
符 号
额 定 值
单 位
电源电压
VCC
3.5~13.5
V
版本:
2007-08-B
无 锡 华 润 矽 科 微 电 子 有 限 公 司
第
1 页 共 5 页
1
2
3
4
A
B
C
D
4
3
2
1
D
C
B
A
1
2
4
3
5
6
7
8
10
9
11
12
1A
2A
2B-
2B+
1B+
1B-


Similar Part No. - CD7522CS

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
List of Unclassifed Man...
CD7522CS ETC2-CD7522CS Datasheet
184Kb / 4P
3W횞2BTL audio power amplifier circuit
More results

Similar Description - CD7522CS

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
NTE Electronics
NTE1378 NTE-NTE1378 Datasheet
24Kb / 3P
Integrated Circuit Audio Power Amplifier, 10W
logo
Panasonic Semiconductor
AN7170 PANASONIC-AN7170 Datasheet
48Kb / 4P
18W Audio Power Amplifier Circuit
AN7131 PANASONIC-AN7131 Datasheet
200Kb / 4P
5W AUDIO POWER AMPLIFIER CIRCUIT
AN7116 PANASONIC-AN7116 Datasheet
87Kb / 3P
1W AUDIO POWER AMPLIFIER CIRCUIT
AN7140 PANASONIC-AN7140 Datasheet
37Kb / 2P
5W Audio Power Amplifier Circuit
logo
NTE Electronics
NTE1180 NTE-NTE1180 Datasheet
79Kb / 2P
Integrated Circuit Audio Power Amplifier, 1.5W
NTE1224 NTE-NTE1224 Datasheet
76Kb / 1P
Integrated Circuit Audio Power Amplifier, 1W
NTE7011 NTE-NTE7011 Datasheet
75Kb / 3P
Integrated Circuit 20W Audio Power Amplifier Circuit
logo
List of Unclassifed Man...
CD7522CS ETC2-CD7522CS Datasheet
184Kb / 4P
3W횞2BTL audio power amplifier circuit
CD7313GS ETC2-CD7313GS Datasheet
202Kb / 4P
500mW audio power amplifier circuit
More results


Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com