Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

5LP02SP Datasheet(PDF) 2 Page - Sanyo Semicon Device

Part # 5LP02SP
Description  5LP02SP
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Direct Link  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

5LP02SP Datasheet(HTML) 2 Page - Sanyo Semicon Device

  5LP02SP Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device 5LP02SP Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device 5LP02SP Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device 5LP02SP Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
5LP02SP
No.6565-2/4
0
--0.2
--0.4
--0.6
--0.8
--1.0
--1.2
--1.4
--1.6
--1.8
--2.0
0
--0.14
--0.12
--0.10
--0.08
--0.06
--0.04
--0.02
ドレイン・ソース電圧, VDS -- V
ID -- VDS
VGS= --1.5V
--4.0V
--3.5V
0
0
--0.5
--1.0
--1.5
--2.0
--0.30
--0.25
--0.20
--0.15
--0.10
--0.05
--2.5
--3.0
--3.5
ドレイン・ソース電圧, VGS -- V
ID -- VGS
VDS= --10V
0
2
--1
3
4
--2
5
--3
6
7
--4
8
--5
9
--6
10
--7
--8
--9
--10
ゲート・ソース電圧, VGS -- V
RDS(on) -- VGS
Ta=25
°C
ID= --70mA
--40mA
--0.01
1.0
--0.1
23
5
7
2
3
5
10
7
5
3
2
ドレイン電流, ID -- A
RDS(on) -- ID
VGS= --4V
Ta=75
°C
25
°C
--25
°C
25
°C
IT00287
IT00288
IT00289
IT00290
前ページより続く。
min
typ
max
unit
ターンオン遅延時間
td(on)
指定回路において
20
ns
立ち上がり時間
tr
    〃
45
ns
ターンオフ遅延時間
td(off)
    〃
250
ns
下降時間
tf
    〃
120
ns
総ゲート電荷量
Qg
1.98
nC
ゲート・ソース電荷量
Qgs
VDS= − 10V, VGS= − 10V, ID= − 140mA
0.22
nC
ゲート・ドレイン電荷量
Qgd
0.33
nC
ダイオード順電圧
VSD
IS= − 140mA, VGS=0
− 0.83
− 1.2
V
単体品名表示:XE
スイッチングタイム測定回路図
PW=10
µs
D.C.
≦1%
0V
--4V
VIN
P.G
50
Ω
G
D
ID= --70mA
RL=357Ω
VDD= --25V
VOUT
5LP02SP
S
VIN



Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com