Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

HM2583 Datasheet(PDF) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM2583
Description  20V gate driver
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM2583 Datasheet(HTML) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM2583 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2583 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2583 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2583 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM2583 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
■
电学特性参数(若无其它说明,V
CC =15V,TA=25℃)
符号
项目
条件
最小
典型
最大
单位
VCC
VCC 工作电压
-
15
20
V
IQ
VCC 静态电流
IN=0V
-
120
300
uA
VCC-ON
VCC 启动电压
VCC 上升
9.2
10.2
11.2
V
VUVLO
VCC 欠压保护电压
VCC 下降
-
9.2
-
V
VIN_ON
IN 高阈值
IN 上升
2.5
-
-
V
VIN_OFF
IN 低阈值
IN 下降
-
-
0.8
V
VOH
输出为高时 VCC 与 OUT 电压差
IO=0mA
-
-
1.4
V
VOL
输出为低时电压
IO=20mA
-
-
0.15
V
RIN
IN 下拉电阻
-
500
-
K
Ω
IO+
输出源电流
VIN=5V, VO=0V
-
1.5
-
A
IO-
输出沉电流
VIN=0V, VO=15V
-
1.5
-
A
■
应用信息
VCC 供电
HM2583 集成电源欠压保护功能,当电源电压低
于欠压保护阈值时,芯片进入欠压保护,同时 OUT
为低电平。
因为芯片驱动 MOSFET 时需要消耗较大的电流,
所以应选用低 ESR 的 VCC 旁路电容,该电容至少为
1uF,并尽量靠近芯片的 VCC 和 GND。
输入输出信号逻辑
HM2583 输出端OUT 与输入端 IN 信号相位相同。
PCB 设计
在设计 PCB 时应遵循以下原则:
VCC 的旁路电容需要尽量靠近芯片的 VCC 和 GND。
当该电路用于较大功率的应用时,需要选用散热能
力较好的 PCB,并控制芯片温度低于 150℃。
VIN_ON
tpdH
10%
VIN_OFF
tpdL
90%
90%
tr
tf
10%
IN
OUT
控制延时时序图
HM2583



Html Pages

1 2 3 4 5


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com