Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

HM4060 Datasheet(PDF) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM4060
Description  Switch type lithium battery charge management chip
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM4060 Datasheet(HTML) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM4060 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4060 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4060 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4060 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4060 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4060 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4060 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4060 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4060 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 13 page
background image
4
推荐工作条件
最小
典型
最大
单位
STAT1, STAT2, VCC
0
20
V
VCC-GATE
0
8
V
VTRIM, BAT, SNS
0
14
V
ISET, TTC
0
6
V
电压范围
SNS-BAT
-0.2
0.2
V
工作结温
0
125
℃
电气参数
典型情况 Temp=25℃ VCC=10V
参数
符号
测试条件
最小
典型
最大
单位
输入电流
VCC 供电电流
IVCC
开关模式
10
mA
电池
SLEEP 放电
电流
ISLP
VCC<VBAT+250mV
or UVLO
10
uA
电压调整
单节电池
4.2
输出恒压
VOREG
双节电池
8.4
V
输出恒压精度
-0.5%
+0.5%
电流调整
检测电阻
RSNS 两
端电压
VIREG
快速充电
且
RISET=20kΩ
100
mV
恒流设置电压
VISET
1
V
恒流设置系数
KISET
VLOWV<VBAT<VOREG
2000
V/A
预充电
预 充 电 检 测 电阻
RSNS 两端电压
VIPRE
预充电
且
RISET=20kΩ
20
mV
单节电池
2.91
3
3.09
预 充电 转快 充 阈
值电压
VLOWV
双节电池
5.82
6
6.18
V
转换延迟时间
电压上升沿
30
ms
充电截止
充 电 截 止 检 测电
阻
RSNS 两端电压
VITERM
快速充电
且
RISET=20kΩ
10
mV
延迟时间
电压上升或者下降
30
ms
充 电 截止 计 时电
阻
RSNS 两端电压
VITAPE
20
mV
延迟时间
电压下降沿
30
ms
TAPE 截止计时
TTAPE
1800
s
HM
Shenzhen H&M Semiconductor Co.Ltd
http://www.hmsemi.com



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com