Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

HM4069 Datasheet(PDF) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM4069
Description  1-4 lithium/lead-acid battery switch type Charging management chip
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM4069 Datasheet(HTML) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM4069 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4069 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4069 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4069 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4069 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4069 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4069 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4069 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4069 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 15 page
background image
4
推荐工作条件
最小
典型
最大
单位
STAT1, STAT2, VCC
0
20
V
VCC-GATE
0
8
V
VTRIM, BAT, SNS
0
20
V
ISET, NTC
0
6
V
电压范围
SNS-BAT
-0.2
0.2
V
工作结温
0
125
℃
电气参数
典型情况
Temp=25℃ VCC=10V
参数
符号
测试条件
最小
典型
最大
单位
输入电流
VCC 供电电流
IVCC
开关模式
10
mA
电池
SLEEP 放电
电流
ISLP
VCC<VBAT+250mV
or UVLO
10
µA
电压调整
单节锂电池
4.2
双节锂电池
8.4
三节锂电池
12.6
四节锂电池
16.8
单节铅酸电池
7.2
输出恒压
VOREG
双节铅酸电池
14.4
V
输出恒压精度
-0.5%
+0.5%
电流调整
检测电阻
RSNS 两
端电压
VIREG
快速充电
且
RISET=20kΩ
100
mV
恒流设置电压
VISET
1
V
恒流设置系数
KISET
VLOWV<VBAT<VORE
G
2000
V/A
总充电时间
TALL
4.5
h
预充电
预充电检测电阻
RSNS 两端电压
VIPRE
预充电;锂电池
且
RISET=20kΩ
40
mV
预充电检测电阻
RSNS 两端电压
VIPRE
预充电;铅酸电池
且
RISET=20kΩ
20
mV
单节锂电池
2.91
3
3.09
双节锂电池
5.82
6
6.18
三节锂电池
8.73
9
9.27
预充电转快充阈
值电压
VLOWV
四节锂电池
11.64
12
12.36
V
HM



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com