Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

HM4151 Datasheet(PDF) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM4151
Description  55V step-down, high brightness LED constant current driver
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM4151 Datasheet(HTML) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM4151 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4151 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4151 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4151 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4151 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4151 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4151 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4151 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4151 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 9 page
background image
4
注 1: 最大极限值是指超出该工作范围芯片可能会损坏。推荐工作范围是指在该范围内芯片工作正常,但不完全保证满足个别性能指
标。电气参数定义了器件在工作范围内并且在保证特定性能指标的测试条件下的直流和交流电气参数规范。对于未给定的上下
限参数,该规范不予保证其精度,但其典型值合理反映了器件性能。
注 2:环境温度升高最大功耗会减小,这是由 TJMAX,ѲJA 和环境温度 TA 所决定的。最大允许功耗为 PDMAX=(TJMAX-TA)/ ѲJA 或是极限参
数范围给出的数字中比较低的那个值。
电气参数(注 3)
(无特殊说明,Ta=25℃,VIN=24V)
符号
参数
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
输入电压
VIN
输入电压
6
55
V
VDD
内部 LDO 输出电压
5
V
IOP
工作电流
VIN=VCS=24V
150
uA
VUVLO
欠压保护
VIN 下降
4.3
V
VUVLO,HYS
欠压保护滞回
VIN 上升
4.5
V
电流采样
VCS
平均采样电压
VIN–VCS
200
mV
VCS,HYS
采样电压迟滞
±15
%
ICS
CS 引脚输入电流
VIN–VCS=50mV
8
μA
工作频率
FSW
最大工作频率
1
MHz
DIM 输入
VDIM
DIM 浮空电压
DIM 浮空
5
V
RDIM
DIM 上拉电阻
200
K
Ω
VDIM_H
DIM 输入高电平
0.33
V
VDIM_L
DIM 输入低电平
0.27
V
DIM 调光
VDIM_DC
模拟调光电压范围
0.5
2.5
V
fDIM
最大 PWM 调光频率
fosc=500KHz
20
KHz
功率管驱动
I_PULLP_MAX
栅极最大上拉电流
VGS=5V
450
mA
I_PULLD_MAX
栅极最大下拉电流
VGS=5V
620
mA
温度控制
VST
输出电流开始衰减电压
0.42
V
VHD
输出电流衰减保持电压
0.36
V
IHOLD%
输出电流衰减保持比例
相对设定的输出电流值
40
%
INTC
NTC 上拉电流
42
uA
TST
输出电流开始衰减温度
NTC 浮空
130
℃
TSD
输出电流衰减保持温度
NTC 浮空
150
℃
IHOLD%
输出电流衰减保持比例
NTC 浮空
40
%
注 3:规格书的最小、最大规范范围由测试保证,典型值由设计、测试或统计分析保证。
HM4151/A/B/C
55V 降压型、高亮度 LED 恒流驱动器



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com