Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

HM5032 Datasheet(PDF) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM5032
Description  PFM boosted dual-cell lithium battery charge control integrated circuit
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM5032 Datasheet(HTML) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM5032 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5032 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5032 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5032 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5032 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5032 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5032 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5032 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5032 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 13 page
background image
4
管脚描述:
序号
名称
功能描述
1
STAT
充电状态指示输出端。
CMOS输出端,当此管脚为高电平时,表示充电器
处于充电状态;当此管脚为低电平时,表示充电器处于充电结束状态。
2
CE
芯片使能输入端。高输入电平将使
HM5032处于正常工作状态;低输入电平
使
HM5032处于被禁止状态。
CE管脚可以被TTL电平或者CMOS电平驱动。
3
BAT
电池电压反馈输入端。此管脚直接连接到电池正极以检测电池电压。
4
GND
电源地。输入电源和电池的负极。
5
LDRV
片外
N沟道功率管栅极驱动端。连接到外部N沟道场效应晶体管(MOSFET)
的栅极。
6
HDRV
片外
P沟道功率管栅极驱动端。连接到外部P沟道场效应晶体管(MOSFET)
的栅极。
当不需要考虑电池电压过低保护或者电池端短路保护时,不需要使用外部
的
P沟道场效应晶体管,此管脚悬空即可。
7
VIN
电源正输入端。
VIN管脚为HM5032内部电路提供工作电源,同时也是电感
电流
(输入电流)检测的正输入端。
8
CSN
电感电流检测负输入端。在
VIN管脚和CSN管脚之间接一个电流检测电阻
RCS,用以检测电感电流 (输入电流)。正常工作时,(VIN-CSN)的上限为
125毫伏(典型值),下限为85毫伏(典型值)。
极限参数
VIN,CSN 和 CE 管脚电压…….…-0.3V to 6.5V
最大结温
………..…........................………...150℃
BAT 管脚电压……………….....……-0.3V to 18V
工作温度范围
…..............................-40℃ to 85℃
CSN 与 VIN 管脚电压…………..…-0.3V to 0.3V
存储温度
…………….……….......-65℃ to 150℃
STAT,LDRV 和 HDRV 管脚电压.. -0.3V to VIN
焊接温度
(10 秒)………….....................…...260℃
超出以上所列的极限参数可能造成器件的永久损坏。以上给出的仅仅是极限范围,在这样的极限条件下
工作,器件的技术指标将得不到保证,长期在这种条件下还会影响器件的可靠性。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com