Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

HM8403 Datasheet(PDF) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM8403
Description  stereo power amplifier
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM8403 Datasheet(HTML) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM8403 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM8403 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM8403 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM8403 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM8403 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
 
 
 
电器特性
 
极限参数
无另外说明,在 TA=25℃条件下
 
符号
参数名称
测试条件
最小
最大
单位
VDD
工作电压
-
-0.3
5.5
V
VI
输入电压
-
-0.3
VDD+0.3
V
TA
工作温度
-
-40
85
℃
TJ
工作结温
-
-40
125
℃
TSTG
存储温度
-
-65
150
℃
TSLD
焊接温度
5
秒
-
300
℃
 
 
典型参数
无另外说明,在 TA=25℃条件下
符号
参数名称
测试条件
最小
典型
最大
单位
VDD
电源电压
AVDD,PVDD
2.2
-
5.5
V
VIH
——————
SHDN
输入高电平
VDD=5V
1.3
-
-
V
VIL
——————
SHDN
输入低电平
VDD=5V
-
-
0.4
VIH
——————
MUTE
输入高电平
VDD=5V
1.3
-
-
V
VIL
——————
MUTE
输入低电平
VDD=5V
-
-
0.4
HM8403



Html Pages

1 2 3 4 5


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com