Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

HM9929 Datasheet(PDF) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM9929
Description  Emergency light circuit management controller
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM9929 Datasheet(HTML) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM9929 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM9929 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM9929 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM9929 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM9929 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM9929 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM9929 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
4
电压检测阈值及延迟时间
参数名称
数值
精度范围
过电压充电保护阈值
VOCTYP
4.300V
±50mV
过电压充电恢复阈值
VOCRTYP
4.100V
±50mV
过电压放电保护阈值
VODTYP
2.700V
±75mV
过电压放电恢复阈值
VODRTYP
2.900V
±75mV
过电流放电保护阈值
VEDITYP
0.150V
±20mV
过电压充电保护延时时间
tOCTYP
110mS
±30%
过电压放电保护延时时间
tODTYP
55mS
±30%
过电流放电保护延时时间
tEDITYP
7.0mS
±30%
0V 充电功能
充许
低功耗模式
充许
自动恢复功能
充许
电气参数 (T
A= 25℃, VCC=3.6V, 除非另有说明.标准“◆”的工作温度为:-40℃)
符号
参数
测试条件
最小
典型
最大
单位
Voc
过电压充电保护阈值(由低
到高)
VOCTYP -0.05
VOCTYP
VOCTYP+0.05
VOCR
过电压充电恢复阈值
(由高到低)
VOCRTYP-0.05
VOCRTYP
VOCRTYP+0.05
VOD
过电放电保护阈值(由高到
低)
VODRTYP-0.075
VODRTYP
VODRTYP+0.075
TOC
过电压充电保护延迟时间
Vcc=3.6V→4.4V
0.7×TOCTYP
TOCTYP
1.3×TOCTYP
VODR
过电压放电恢复阈值
VODRTYP-0.075
VODRTYP
VODRTYP+0.075
TOD
过电压放电保护延迟时间
Vcc=3.6V→4.4V
0.7×TODTYP
TODTYP
1.3×TODTYP
VEDI
过电流放电保护阈值
VEDITYP-0.02
VEDITYP
VEDITYP+0.02
TEDI
过电流放电保护延迟时间
0.7×TEDITYP
TEDITYP
1.3×TEDITYP
TSHORT
电池短路保护延迟时间
200
400
600
uS
HM9929



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com