Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

RA6M3 Datasheet(PDF) 24 Page - Renesas Technology Corp

Part # RA6M3
Description  Leading performance 120-MHz Arm Cortex-M4 core, up to 2-MB code flash memory
PDF  116 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Direct Link  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

RA6M3 Datasheet(HTML) 24 Page - Renesas Technology Corp

Back Button RA6M3 Datasheet HTML 20Page - Renesas Technology Corp RA6M3 Datasheet HTML 21Page - Renesas Technology Corp RA6M3 Datasheet HTML 22Page - Renesas Technology Corp RA6M3 Datasheet HTML 23Page - Renesas Technology Corp RA6M3 Datasheet HTML 24Page - Renesas Technology Corp RA6M3 Datasheet HTML 25Page - Renesas Technology Corp RA6M3 Datasheet HTML 26Page - Renesas Technology Corp RA6M3 Datasheet HTML 27Page - Renesas Technology Corp RA6M3 Datasheet HTML 28Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 24 / 116 page
background image
R01DS0358EJ0110 Rev.1.10
Page 24 of 116
Dec 25, 2020
RA6M3 Group
1. Overview
-
-
F11 23 -
-
-
P712 -
-
AGTOB0 -
GTIOC
2B
--
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
TS16
-
-
-
E13 24 -
-
-
P711 -
-
AGTEE0 -
-
-
-
-
CTS1_
RTS1/
SS1
--
-
ET0_TX
_CLK
--
-
-
-
TS15
-
-
-
E12 25 -
-
-
P710 -
-
-
-
-
-
-
-
SCK1 -
-
-
ET0_TX
_ER
--
-
-
-
TS14
-
-
-
F10 26 -
-
IRQ10 P709 -
-
-
-
-
-
-
-
TXD1/
MOSI1
/SDA1
--
-
ET0_ET
XD2
--
-
-
-
TS13
-
E15 35 D13 27 16 CACREF IRQ11 P708 -
-
-
-
-
-
-
-
RXD1/
MISO1
/SCL1
-
SSLA3
_B
AUDIO
_CLK
ET0_ET
XD3
--
-
-
-
TS12
PCKO
E14 36 E11 28 17 -
IRQ8
P415 -
-
-
-
GTIOC
0A
-USB_
VBUS
EN
-
-
-
SSLA2
_B
-ET0_TX
_EN
RMII0_
TXD_E
N_A
-SD0
CD_
A
--
TS11
PIXD5
D15 37 D12 29 18 -
IRQ9
P414 -
-
-
-
GTIOC
0B
-
-
-
-
-
SSLA1
_B
-ET0_RX
_ER
RMII0_
TXD1_
A
-SD0
WP_
A
--
TS10
PIXD4
E13 38 E10 30 19 -
-
P413 -
-
-
GTOUUP
-
-
-
CTS0_
RTS0/
SS0
--
SSLA0
_B
-ET0_ET
XD1
RMII0_
TXD0_
A
-SD0
CLK_
A
--
TS09
PIXD3
D14 39 C13 31 20 -
-
P412 -
-
AGTEE1 GTOULO
-
-
-
SCK0 -
-
RSPC
KA_B
-ET0_ET
XD0
REF50
CK0_A
-SD0
CMD
_A
--
TS08
PIX02
C15 40 D11 32 21 -
IRQ4
P411 -
-
AGTOA1 GTOVUP
GTIOC
9A
--
TXD0/
MOSI0
/SDA0
CTS3_
RTS3/
SS3
-MOSIA
_B
-ET0_ER
XD1
RMII0_
RXD0_
A
-SD0
DAT0
_A
--
TS07
PIX01
C14 41 C12 33 22 -
IRQ5
P410 -
-
AGTOB1 GTOVLO
GTIOC
9B
-
-
RXD0/
MISO0
/SCL0
SCK3 -
MISOA
_B
-ET0_ER
XD0
RMII0_
RXD1_
A
-SD0
DAT1
_A
--
TS06
PIXD0
B15 42 B13 34 23 -
IRQ6
P409 -
-
-
GTOWUP GTIOC
10A
-USB_
EXIC
EN
-TXD3/
MOSI3
/SDA3
--
-
ET0_RX
_CLK
RMII0_
RX_E
R_A
USB
HS_
EXIC
EN
--
-
TS05
HSYNC
D13 43 D10 35 24 -
IRQ7
P408 -
-
-
GTOWLO GTIOC
10B
-USB_
ID
-RXD3/
MISO3
/SCL3
SCL0
_B
--
ET0_C
RS
RMII0_
CRS_
DV_A
USB
HS_I
D
--
-
TS04
PIXCLK
A15 44 A13 36 25 -
-
P407 -
-
AGTIO0 -
-
RTC
OUT
USB_
VBUS
CTS4_
RTS4/
SS4
-SDA0
_B
SSLB3
_A
-ET0_EX
OUT
ET0_E
XOUT
--
ADTRG
0
-TS03
-
C13 45 B11 37 26 VSS_US
B
--
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
B14 46 A12 38 27 -
-
-
-
-
-
-
-
-
USB_
DM
--
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A14 47 B12 39 28 -
-
-
-
-
-
-
-
-
USB_
DP
--
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
B13 48 A11 40 29 VCC_US
B
--
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
C12 49 C11 41 30 -
-
P207 A17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SSLB2
_A/QS
SL
-
-
-
-
-
-
-
TS02
LCD_DATA
23_B
D12 50 B10 42 31 -
IRQ0-
DS
P206 WAIT -
-
GTIU
-
-
USB_
VBUS
EN
RXD4/
MISO4
/SCL4
-SDA1
_A
SSLB1
_A
SSIDA
TA1_A
ET0_LI
NKSTA
ET0_LI
NKST
A
-SD0
DAT2
_A
--
TS01
-
E12 51 A10 43 32 CLKOUT IRQ1-
DS
P205 A16
-
AGTO1
GTIV
GTIOC
4A
-USB_
OVR
CUR
A-DS
TXD4/
MOSI4
/SDA4
CTS9_
RTS9/
SS9
SCL1
_A
SSLB0
_A
SSILR
CK1/S
SIFS1_
A
ET0_W
OL
ET0_
WOL
-SD0
DAT3
_A
--
TSCA
P
-
A13 52 C10 44 -
CACREF -
P204 A18
-
AGTIO1 GTIW
GTIOC
4B
-USB_
OVR
CUR
B-DS
SCK4 SCK9 SCL0
_B
RSPC
KB_A
SSIBC
K1_A
ET0_RX
_DV
--
SD0
DAT4
_A
--
TS00
-
D11 53 A9
45 -
-
IRQ2-
DS
P203 A19
-
-
-
GTIOC
5A
-
CTX0 CTS2_
RTS2/
SS2
TXD9/
MOSI9
/SDA9
-MOSIB
_A
-ET0_C
OL
--
SD0
DAT5
_A
--
TSCA
P
-
B12 54 C9 46 -
-
IRQ3-
DS
P202 WR1/
BC1
--
-
GTIOC
5B
-
CRX0 SCK2 RXD9/
MISO9
/SCL9
-MISOB
_A
ET0_ER
XD2
--
SD0
DAT6
_A
-
-
-
LCD_TCO
N3_B
A12 55 B9
47 -
-
-
P313 A20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ET0_ER
XD3
--
SD0
DAT7
_A
-
-
-
LCD_TCO
N2_B
C11 56 -
-
-
-
-
P314 A21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ADTRG
0
-
-
LCD_TCO
N1_B
B11 57 -
-
-
-
-
P315 A22
-
-
-
-
-
-
RXD4 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
LCD_TCO
N0_B
A11 58 -
-
-
-
-
P900 A23
-
-
-
-
-
-
TXD4 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
LCD_CLK_
B
C10 59 -
-
-
-
-
P901 -
-
AGTIO1 -
-
-
-
SCK4 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
LCD_DATA
15_B
D10 60 D9 48 -
VSS
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
D9
61 D8 49 -
VCC
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A10 62 A8
50 33 TRCLK
-
P214 -
-
-
GTIU
-
-
-
-
-
-
QSPC
LK
-ET0_M
DC
ET0_M
DC
-SD0
CLK_
B
-
-
-
LCD_DATA
22_B
B10 63 B8
51 34 TRDATA
0
-
P211 -
-
-
GTIV
-
-
-
-
-
-
QIO0
-
ET0_M
DIO
ET0_M
DIO
-SD0
CMD
_B
-
-
-
LCD_DATA
21_B
A9
64 A7
52 35 TRDATA
1
-
P210 -
-
-
GTIW
-
-
-
-
-
-
QIO1
-
ET0_W
OL
ET0_
WOL
-SD0
CD_
B
-
-
-
LCD_DATA
20_B
B9
65 B7
53 36 TRDATA
2
-
P209 -
-
-
GTOVUP
-
-
-
-
-
-
QIO2
-
ET0_EX
OUT
ET0_E
XOUT
-SD0
WP_
B
-
-
-
LCD_DATA
19_B
Pin number
Extbus
Timers
Communication interfaces
Analog
HMI



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com