Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

LM3085EPA Datasheet(PDF) 11 Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd

Part # LM3085EPA
Description  5V power supply, half duplex
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LEIDITECH [Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd]
Direct Link  http://www.leiditech.com
Logo LEIDITECH - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd

LM3085EPA Datasheet(HTML) 11 Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd

Back Button LM3085EPA Datasheet HTML 4Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd LM3085EPA Datasheet HTML 5Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd LM3085EPA Datasheet HTML 6Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd LM3085EPA Datasheet HTML 7Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd LM3085EPA Datasheet HTML 8Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd LM3085EPA Datasheet HTML 9Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd LM3085EPA Datasheet HTML 10Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd LM3085EPA Datasheet HTML 11Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd LM3085EPA Datasheet HTML 12Page - Shanghai Leiditech Electronic Technology Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 12 page
background image
5.2 手拉手式组网:又称菊花链拓扑结构,是 RS485 总线布线的标准及规范,是 TIA 等组织推
荐使用的 RS485 总线拓扑结构。其布线方式就是主控设备与多个从控设备形成手拉手连接方式,如
图 12 所示,不留分支才是手拉手的方式。这种布线方式,具有信号反射小,通讯成功率高等优点。
RO
RE
DE
DI
VCC
GND
A
B
R
D
GND
120Ω
120Ω
主机
从机1
RO
RE
DE
DI
VCC
A
B
R
D
从机N
图 12 手拉手式 RS485 半双工通讯网络
5.3 总线端口防护:在恶劣的环境下,RS485 通讯端口通常都做好静电防护、雷击浪涌防护等额
外的防护,甚至还需要做好防止 380V 市电接入的方案,以避免智能仪表、工控主机的损坏。图 13
为常见的 3 种 RS485 总线端口防护方案。第一种为 AB 端口分别并联 TVS 器件到保护地,AB 端口
之间并联 TVS 器件、AB 端口分别串联热敏电阻、并接气体放电管到保护地形成三级保护的方案;
第二种为 AB 分别并联 TVS 到地、串联热敏电阻,AB 之间并联压敏电阻的三级防护方案;第三种
为 AB 分别接上下拉电阻到电源与地,AB 之间接 TVS,A 或 B 某一端口接热敏电阻的方案。
RO
RE
DE
DI
VCC
GND
A
B
R
D
主机或从机
PTC1
PTC2
GDT
TVS2
TVS3
TVS1
PE
RO
RE
DE
DI
VCC
GND
A
B
R
D
主机或从机
PTC1
TVS1
TVS2
PTC1
RO
RE
DE
DI
VCC
GND
A
B
R
D
主机或从机
PTC1
TVS1
图 13 端口防护方案
具有±16KV ESD 保护,1Mbps 通迅速率,256 节点 RS485/RS422 收发器
5V 供电 半双工,
LM3085EPA
LM3085EPA
LM3085EPA
LM3085EPA
LM3085EPA
Rev :
www.leiditech.com
01.06.2018
11/12
LM3085EPA



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com