Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

CD4052 Datasheet(PDF) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # CD4052
Description  two-way four-choice analog switch circuit
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

CD4052 Datasheet(HTML) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  CD4052 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd CD4052 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd CD4052 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd CD4052 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd CD4052 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd CD4052 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd CD4052 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd CD4052 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd CD4052 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 14 page
background image
3、电特性
3.1、 极限参数
符号
参数
条件
最小
最大
单位
VDD
电源电压范围
-0.5
+12
V
VDD- VEE
电源电压范围
-0.5
+12
V
IQ
静态电流
VDD-VEE=12V
2
μA
VI
输入电压范围
-0.5
VDD+0.5
V
|IIH|
高电平输入电流
VDD=5V,VI= VDD
1
μA
|IIL|
低电平输入电流
VDD=5V,VI= 0V
1
μA
VIO
输入输出电压范围
VEE-0.5 VDD+0.5
V
IIK
输入钳位电流
VI<-0.5V 或 VI>VDD+0.5V
-
±
20
mA
IIOK
输入输出钳位电流
VIO<VEE-0.5V 或 VIO>VDD+0.5V
-
±
20
mA
IT
开关导通电流
VO= -0.5V~VDD+0.5V
-
±
25
mA
IDD,IGND
VDD 或 GND 电流
-
±
50
mA
PD
功耗
500
mW
TSTG
贮存温度
-65
+150
℃
TOP
工作温度
-40
+85
℃
DIP 封装
245
TL
焊接温度
10 秒
SOP 封装
250
℃
3.2、推荐使用条件
符号
参数
条件
最小
典型
最大
单位
VDD
电源电压
3.0
5.0
9.0
V
VEE
电源电压
-6.0
0
V
VDD- VEE
电源电压
3.0
9.0
V
VI
输入电压
0
-
VDD
V
VIO
输入输出电压
VEE
-
VDD
V
VCC=3.0V
-
-
1000
ns
VCC=5.0V
-
500
ns
tr,tf
输入上升、下降时间
VCC=6.0V
-
-
400
ns
TOP
工作温度
-40
-
+85
℃



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com