Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

HM223L Datasheet(PDF) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM223L
Description  single-button touch and proximity sensor switch
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM223L Datasheet(HTML) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM223L Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM223L Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM223L Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM223L Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM223L Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM223L Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM223L Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
4
同步模式示意图
保持模式示意图
注:
Td1 为 TOUCH 响应延迟时间,Td2 为 TOUCH 撤销延迟。
3 最大开启时间模式(MOT)
此模式只在同步模式下有效,当
PIN 脚 MOT 悬空时,默认上拉高电平,禁止最大开启时间复位功能。
设置
MOT=0,同步模式下触摸响应后,如持续检测到触摸存在达到约 75S(3V),则自动复位并校准,
同时置
PIN 脚 OUT 及 ODO 为未检测到 TOUCH 的状态。
4 输出模式选择(OLH、OUT、ODO)
可设置多种输出模式,当
PIN 脚(OLH)悬空时,默认下拉为低电平,置为高电平有效模式。
OLH
OUT
ODO
0
触摸响应后输出高电平
触摸响应后漏极开路上拉输出
1
触摸响应后输出低电平
触摸响应后漏极开路下拉输出
5 内部稳压电路启用/禁用选择
IC 有内部稳压电路,通过 REGEN 引脚可以选择是否启用内部稳压电路。
当
REGEN 引脚悬空,默认下拉为低电平,则禁用内部稳压电路,当禁用内部稳压电路时,VREG 端
口必须与外部
VDD 相连接。
设置
REGEN=1 时,启用内部稳压电路。
6 灵敏度调节
6-1 设置 PIN 脚 SLS
当
SLS 脚悬空时,默认上拉为高电平,采样时间长度设置为 1.5ms。设置 SLS=0 时,采样时间
长度设置为
3.0ms,此时芯片对触摸感应响应的灵敏度高于 SLS 脚悬空时的灵敏度。
TCH
OUT
TOUCH
TCH
OUT
TOUCH
TOUCH
TOUCH
Td1
Td1
Td2
Td2
Td1
Td1
Td2
Td2
Td1
TOUCH
TOUCH
TOUCH
TOUCH
Td1
Td1
Td1
~~
~
Shenzhen H&M Semiconductor Co.Ltd
http://www.hmsemi.com
HM223L



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com