Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

HM223B Datasheet(PDF) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM223B
Description  single-button touch and proximity sensor switch
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM223B Datasheet(HTML) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM223B Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM223B Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM223B Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM223B Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM223B Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
4
5.1.5 灵敏度调节
.1 设置 PIN 脚 SLS。当该 PIN 脚悬空时,默认上拉为高电平,采样时间长度设置为 1.5ms。设置 SLS=0
时,采样时间长度设置为
3.0ms,此时芯片对触摸感应响应的灵敏度高于 SLS=1 时的灵敏度。
.2 外接调节电容 Cj。调节电容值的范围是 0pF~75pF,电容值的增加将导致灵敏度降低。
.3 改变连接到 TCH 的 TOUCH PAD 的面积和形状。如需增加触摸感应灵敏度,可适当增大 TOUCH PAD
的面积;但
TOUCH PAD 面积增大到一定程度后,面积的继续增加几乎不能对灵敏度产生影响。
.4 TOUCH PAD 到 TCH 引脚的导线长度,及 PCB 的布局,都会对灵敏度产生一定的影响。
六、绝对最大值
表
4 工作条件规格表
项
目
符
号
范
围
单
位
工作电压
VDD
-0.3~5.5
V
输入
/输出电压
VI / VO
-0.5~VDD +0.5
V
工作温度
TOPR
-20 ~ 70
℃
储藏温度
TSTG
-40 ~ 125
℃
工作电压
VDD
-0.3~5.5
V
输入
/输出电压
VI / VO
-0.5~VDD +0.5
V
所列电压均以
GND 为参考
七、电气参数
表
5 电气参数表
参数
符号
条件
最小值
典型值
最大值
单
工作电压
VDD
TOPR=-20 ~ 70℃
2.0
3.0
5.5
V
SLS=1
1.5
3.5
FST=0
SLS=0
2.5
5.0
SLS=1
6.0
8.5
工作电流
IDD
FST=1
SLS=0
10.0
15.0
uA
输入
PIN 上拉电阻
RUP
50
100
200
kΩ
高电平输出电流
(OUT)
IOL
VOL=0.7V
2
4
-
mA
若无特别说明,
VDD 为 3.0V﹐环境温度为 25 ,
℃ 芯片输出无负载
HM223
Shenzhen H&M Semiconductor Co.Ltd
http://www.hmsemi.com



Html Pages

1 2 3 4 5


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com