Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

HM1548 Datasheet(PDF) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM1548
Description  1MHz, 3A boost converter
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM1548 Datasheet(HTML) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM1548 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM1548 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM1548 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM1548 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM1548 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
订货信息
运行
HM1548 使用一个恒定频率峰值电流模式升压转换
器结构来调节反馈引脚电压。
HM1548 的工作原理
可以参考图
3 的内部框图。MOSFET 的每个振荡周
期在开始时是通过控制电路打开的。为防止谐波振
荡周期大于
50%,输出电流检测放大器加入一个稳
定的斜坡,并将结果送入
PWM 比较器的负输入
端。当这个电压等于误差放大器的输出电压,功率
管
MOSFET 关闭。误差放大器的输出电压是 0.6V
带隙基准电压与反馈电压之间差异的放大版本。通
过这种方式,峰值电流水平保持输出电压的稳定。
如果反馈电压开始下跌,误差放大器的输出增加。
更多电流流过功率管
MOSFET,因此,输出驱动功
率增加。
HM1548 有内部软启动限制输入启动电
流,同时也限制输出电压过冲。
应用信息
设置输出电压
内部参考电压
VREF 是 0.6V(典型值)。输出电压
通过电阻
R1 和 R2 接到 FB 引脚来分压。输出电
压公式如下:
⎟
⎠
⎞
⎜
⎝
⎛ +
×
=
1
2
1
6
.
0
R
R
V
V
OUT
电感选择
推荐电感值为
3.3μH 到 10μH.。小尺寸高效率是
便携式产品的关键,例如
HM1548 用于移动电
话。为了获得更高效率,电感工作在
1.0MHz 应
该有低磁芯损耗和低
DCR。应考虑避免电感饱
和额定值。
电容选择
HM1548 的输入电容建议用 10μF,为了更好的
电压滤波, 瓷片电容建议拥有低阻抗。
X5R或
X7R比较适合,因为它们具有更广泛的电压和温
度范围。
HM1548 的输出电容建议用 10μF。
二极管选择
肖特基二极管具有正向压降低和快速反转恢复
的特点,是
HM1548 的最好选择。用肖特基
二极管可以得到更高效率。肖特基还具有高开
关频率的高速整流的优点。二极管的电流额定
值必须满足峰值电流和输出平均电流乘积的均
方根。公式如下:
PEAK
OUT
RMS
D
I
I
I
×
≈
)
(
二极管的反向击穿电压应大于输出电压。
布局建议
为了体现
HM1548 的最好性能,必须严格遵守以下
规则。
输入和输出电容必须靠近芯片放置并连接到地
以减少噪声耦合。
GND和裸露焊盘必须连接到一个大面积的地
以保证散热和噪声保护。
保证主电流走线尽可能的短而宽。
DC-DC转换器的SW节点带有高频率电压开
关。它应该保持在一个小的区域。
反馈组成部分应尽可能的靠近芯片而远离噪
声器件。
4 / 5
Shenzhen H&M Semiconductor Co.Ltd
http://www.hmsemi.com
订购代码
标记
封装
HM1548
THXYP1
SOT-23-6L
1. XY=日期代码
2. P= 封装厂



Html Pages

1 2 3 4 5


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com