Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

HM4074 Datasheet(PDF) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM4074
Description  4A single-cell lithium iron phosphate battery charge management integrated circuit
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM4074 Datasheet(HTML) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM4074 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4074 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4074 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4074 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4074 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4074 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4074 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4074 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4074 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 11 page
background image
电气特性
:
(
VCC=15V,TA=-40℃ 到 85℃,除非另有注明)
参数
符号
测试条件
最小
典型
最大
单位
输入电压范围
VCC
4.5
28
伏特
低电压锁存阈值
VUVLO
3.1
3.8
4.4
伏特
芯片工作电流
IVCC
VBAT>VREG
0.7
1.0
1.3
毫安
恒压充电电压
VREG
恒压充电
3.585
3.625
3.665
伏特
VBAT>VPRE,VCSP-VBAT
110
120
130
电流检测
VCS
VBAT<VPRE,VCSP-VBAT
10
21
36
毫伏
IBAT1
充电结束模式,
VBAT=3.6V
10
15
流入
BAT 管脚电流
IBAT2
睡眠模式,
VBAT=3.6V
15
微安
涓流充电阈值
VPRE
BAT管脚电压上升
64
66.5
69
%VREG
涓流充电阈值迟滞
HPRE
BAT管脚电压下降
2.5
%VREG
充电结束阈值
Iterm
充电电流下降
16
%ICC
再充电阈值
VRE
BAT管脚电压下降
91.66
%VREG
过压阈值
Vov
BAT 管脚电压上升
1.04
1.07
1.1
过压释放阈值
Vclr
BAT 管脚电压下降
1.0
1.02
1.04
VREG
MPPT 管脚
MPPT 管脚调制电压
VMPPT
在最大功率点跟踪状态
1.18
1.205
1.23
V
MPPT 管脚电流
IMPPT
-
100
0
100
nA
CHRG 管脚
CHRG管脚下拉电流
ICHRG
VCHRG=1V,充电状态
7
12
18
毫安
CHRG管脚漏电流
ILK1
VCHRG=28V,充电结束状态
1
微安
DONE 管脚
管脚下拉电流
IDONE
VDONE=1V,充电结束状态
7
12
18
毫安
管脚漏电流
ILK2
VDONE=28V,充电状态
1
微安
振荡器
频率
fosc
240
300
360
kHZ
最大占空比
Dmax
94
%
睡眠模式
睡眠模式阈值
(测量VCC-VBAT)
VSLP
V
CC falling VBAT=3.6V
0.0
0.02
0.1
伏特
睡眠模式释放阈值
(测量VCC-VBAT)
VSLPR
VCC rising,
VBAT=3.6V
0.26
0.32
0.39
伏特
DRV 管脚
VDRV 高电平
(VCC-VDRV)
VH
IDRV=-10mA
60
毫伏
VDRV 低电平
(VCC-VDRV)
VL
IDRV=0mA
6.3
伏特
上升时间
tr
Cload=2nF, 10% to 90%
30
40
65
纳秒
下降时间
tf
Cload=2nF, 90% to 10%
30
40
65
纳秒
注:
VREG 表示恒压充电电压;ICC 表示恒流充电电流。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com