Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

HM5667 Datasheet(PDF) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM5667
Description  PWM control DC-DC boost controller?봟acklight LED driver
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM5667 Datasheet(HTML) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM5667 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5667 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5667 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5667 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5667 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5667 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
■ 绝对最大额定值
项目
符号
绝对最大额定值
单位
输入电压
VIN
Vss-0.3~Vss+7
V
输出电压
VOUT
Vss-0.3~Vss+26
VLX
Vss-0.3~Vss+26
FB端电压
Vfb
Vss-0.3~Vss+7
V
CE端电压
Vce
Vss-0.3~Vss+7
V
LX端电流
ILX
2500
mA
OVP端电压
Vovp
Vss-0.3~Vss+26
容许功耗
PD
SOT-23-6L
250
mW
工作环境温度
Topr
-40~+85
℃
保存温度
Tstg
-55~+125
注意: 绝对最大额定值是指在任何条件下都不能超过的额定值。万一超过此额定值,有可能造成产品劣化等物理性损伤。
■ 电学特性参数
Ta=25℃
项目
符号
条件
最小值
典型值
最大值
单位
测试电路
FB 控制电压(*1)
VFB
-
0.19
0.20
0.21
V
1
输出电压
VOUT
-
VIN
-
24
LX 端电压
VLX
-
-
24
工作电压
VIN
3.0
-
6.0
待机电流
ISTB
VCE=0V、VLX=5V
-
1
µA
3
消耗电流
1
IDD1
800
µA
2
消耗电流
2
IDD2
VIN=VLX、VFB=0.4V
-
250
3
振荡频率
FOSC
1.0
1.2
1.4
MHz
2
最大占空比
MAXDTY
VCONT=0.4V
86
92
98
%
2
效率
EFFI
VIN=3.6V;RLED=20Ω
-
88
-
%
1
电流限制
ILIM
VIN=3.6
2500
mA
4
OVP 端过压保护
OVPOVL
24
V
2
LX 导通电阻
VIN=3.6V、VLX=0.4V
0.2
Ω
2
LX 端漏电
ILXL
0
1
µA
3
CE 端高电压
VCEH
1
V
2
CE 端低电压
VCEL
0.6
V
2
CE 高电流
ICEH
同
IDD2
0.1
µA
3
CE 低电流
ICEL
同
ISTB
-0.1
µA
3
FB 高电流
ICEH
同
IDD2
0.1
µA
3
FB 低电流
ICEL
同
ISTB
-0.1
µA
3
(*1) Vfbt可以取0.01-1.23之间某些值,现在主要中心值有0.01、0.2、0.23、0.25等;
HM5667



Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com