Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

HM5936 Datasheet(PDF) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM5936
Description  600mA Lithium Battery Charger 3-speed Adjustable Air Volume Fan IC
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM5936 Datasheet(HTML) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM5936 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5936 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5936 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5936 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5936 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5936 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5936 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5936 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
第
4 页 共 8 页
VDD 上升
130
mV
VDD-VBAT 锁定阈值
VSD
VDD 下降
60
mV
升压输出电压
VOUT
ILOAD=0.4A,VBAT=3.7V
Vfan-0.2v
Vfan
Vfan+0.2v
V
过温保护阈值
TSD
温度上升
130
140
150
℃
过温保护滞回
THYS
20
℃
LIT 低电平电压
VLIT
ILIT=100mA
0.6
V
LED0~LED3 驱动电流
ILEDx
BAT=4V
4
mA
LED0 低电闪烁频率
FLED0_WN
1
Hz
充电
PMOS 导通电阻
RON_CHRG
300
mΩ
放电
NMOS 导通电阻
RON_NMIS
100
mΩ
升压电路工作频率
FOSC
800
KHz
应用说明
恒温充电模式
HM5936 内部集成了温度反馈环路,充电时,如果芯片内部的温度升高到 110℃,充电电流会随着芯片的温
度升高而降低,从而减小系统功耗,降低温升,当温度升高到
140℃时,充电电流减小为零,由于温度反馈控
制,
IC 工作温度最终会稳定在 110℃~130℃之间的某个值。该功能允许用户提高给定电路板功率处理能力的上
限而没有损坏
IC 的风险。芯片内置恒流充电电流 600mA。
边充边放功能
为了在充电中充电电流可以正常供应风扇转动,充电时风扇只工作在
1 档,SWCH2 由档位转换功能变为开
关功能,充电中
SWCH2 只控制风扇的开与关,不可以进行档位切换。无论工作在哪个档位,接入充电后都会
直接切换到
1 档,并且撤除充电后工作在 1 档。
充电模式
如果充电之前锂离子电池电压低于
2.9V,为了保护电池,HM5936 工作在涓流充电模式,此时充电电流为
正常设定电流的
1/10;当电池电压达到 2.9V 以后,HM5936 进入恒流充电模式,以设定的电流给电池充电;
当电池电压达到
4.2V 后,HM5936 工作在恒压充电模式,此时输出电压恒定,充电电流逐渐减小,当充电电
流减小为正常设定电流的
1/10 时,充电过程结束,充电电流降为零。
手电照明输出
WLED 端可以驱动 LED 灯用于手电筒照明,最大驱动电流为 50mA ,可以给 LED 串联电阻来减小指示手
电灯的电流,
WLED 是手电照明使能端,如果长按 SWCH2 键 2S,手电筒打开,开启之后再长按 SWCH2 键 2S
手电筒输出关闭。如果长按
SWCH2 超过 2S 后不松开,只识别一次长按动作。
电池低压保护
HM5936
600mA 锂电充电+3 档可调风量风扇 IC



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com