Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

HM5929 Datasheet(PDF) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM5929
Description  1.5 A charging 2 A discharging Highly integrated mobile power SOC
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM5929 Datasheet(HTML) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM5929 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5929 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5929 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5929 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5929 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5929 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5929 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5929 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5929 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 11 page
background image
6 极限参数
参数
符号
值
单位
端口输入电压范围
VIN
-0.3 ~ 5.5
V
工作环境温度范围
TA
0 ~ 70
℃
结温范围
TJ
-40 ~ 150
℃
存储温度范围
Tstg
-60 ~ 150
℃
热阻(结温到环境)
θ
JA
50
℃/W
人体模型(HBM)
ESD
4
KV
*高于绝对最大额定值部分所列数值的应力有可能对器件造成永久性的损害,在任何绝对最大额定值条件下
暴露的时间过长都有可能影响器件的可靠性和使用寿命
7 推荐工作条件
参数
符号
最小值
典型值
最大值
单位
输入电压
VIN
4.5
5
5.5
V
负载电流
I
0
2
2.1
A
工作环境温度
TA
0
--
70
℃
*超出这些工作条件,器件工作特性不能保证。
8 电气特性
除特别说明,TA=25℃,L=1uH
参数
符号
测试条件
最小
值
典型
值
最大
值
单位
充电系统
输入电压
VIN
4.5
5
5.5
V
输入工作电流
IVIN
VIN=5V,fs=1.6MHz
2
mA
输入静态电流
VIN=5V,Device not switching
100
uA
充电目标电压
VTRGT
4.2
V
充电电流
ICHRG
3
A
涓流充电电流
ITRKL
VIN=5v,BAT=2.7v
100
mA
涓流截止电压
VTRKL
3
V
再充电阈值
VRCH
4.1
V
HM5918B



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com