Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

HM7145 Datasheet(PDF) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM7145
Description  High-voltage linear LED driver IC that can be dimmed by analog and PWM signals
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM7145 Datasheet(HTML) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM7145 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM7145 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM7145 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM7145 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM7145 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM7145 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM7145 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM7145 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
电气参数
(VIN=15V,TA=-40℃ 到 85℃,除非另有说明)
参数
符号
测试条件
Min
Typ
Max
单位
输入电压范围
VIN
4
32
伏特
工作电流
IVIN
VEN=VIN,LED电流为零
340
455
570
微安
关断电流
ISD
VEN≤0.3V
3
微安
输入电源低压锁存阈
值
VUVLO
VEN=VIN,VIN从2.5V开始上
升,直到
VCS >100mV
2.85
3.35
伏特
输入电源低压锁存迟
滞
HUVLO
0.22
伏特
电流调制
CS管脚电压
VCS
RCS=3Ω,正常工作
144
152
160
毫伏
LED管脚漏电流
ILKG
VIN=32V,VEN=0V
10
微安
过流保护阈值
ILIMIT
1.15
1.5
2
安培
ILED=100mA
0.18
ILED=300mA
0.36
ILED=500mA
0.5
ILED=750mA
0.7
最小压差
(注 1)
VDROP
ILED=1A
0.9
伏特
热调制
热调制温度
TREG
110
125
140
OC
EN管脚
EN管脚输入高电平
VIH
3.1
伏特
EN管脚输入低电平
VIL
0.6
伏特
EN管脚输入电流
IEN
-
100
+
100
纳安
EN开通时间
tON
EN上升沿到LED电流达到设定
值的
90%的时间
270
微秒
DIM管脚
DIM管脚输入电流
IDIM
1
微安
模拟信号范围
1.2
2.88
伏特
模拟信号持续时间
tanalog
30
毫秒
内部
PWM信号频率
FintPWM
100
130
160
赫兹
外部
PWM信号频率范
围
FextPWM
80
400
赫兹
外部
PWM信号低电平
0.3
伏特
外部
PWM信号高电平
1.25
伏特
+
5V稳压输出(VCC管脚)
VCC管脚电压
VCC
0≤IVCC≤2mA,VIN≥5.5V
4.7
5
5.35
伏特
VCC管脚短路电流
VCC=0V
4.4
毫安
注
1:最小压差指当LED电流降低到设定值的95%时,HM7145的LED管脚和CS管脚之间的电压差。
HM7145



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com