Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

HM7152 Datasheet(PDF) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM7152
Description  Single channel high voltage linear constant current controller
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM7152 Datasheet(HTML) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM7152 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM7152 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM7152 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM7152 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM7152 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM7152 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM7152 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM7152 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
单通道高压线性恒流控制器
极限参数
(1)(2)
符号
描述
范围
单位
SD
内部MOSFET漏极
-0.3~500
V
ID
内部MOSFET电流(Tj=100
°C)
80
mA
---
模拟输入/输出引脚
-0.3~6
V
Ivcc
VCC 钳位电流
1
mA
PLOSS
最大功率损耗(Ta=50
°C)
1.25
W
θJA
热阻(结温-环境)
40
℃
/W
Tj
最大工作结温
-40~150
℃
Tstg
存储温度范围
-65~150
℃
ESD
静电(人体模式)
2
kV
说明:
(1)极限值是指超出该工作范围,芯片可能损坏。电气参数定义了器件在工作范围内并且在保证特定性能指标的测试条件
下的直流和交流电参数规范。对于未给定上下限值的参数,该规范不予保证其精度,但其典型值反映了器件性能。
(2)无特别说明,所有的电压以GND作为参考。
电气参数
(无特别说明外,VCC=14V, Ta=25
oC)
符号
参数
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
电源供电部分
VCC
VCC 钳位电压
IVCC<1mA
13.5
14
14.5
V
VCCON 芯片开启工作电压
VCC 上升
9.5
10
10.5
V
VCCOFF 芯片关断电压
VCC 下降
7.5
8 8.5
V
IST
启动电流
VCC<VCCON
50
uA
IOP
工作电流
30
55
80
uA
电流采样
VREF
平均电流基准
485
500
515
mV
VCS_MAX CS过流保护基准
0.7
1.0
1.3
V
过温保护
TSD
过热关断温度
150
℃
TSC
电流负温补偿启始点
110
℃
Hy_TD
过热保护迟滞
35
℃
HM7152



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com