Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

HM7169 Datasheet(PDF) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM7169
Description  Segment dimming/color adjustment LED linear constant current control chip
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM7169 Datasheet(HTML) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM7169 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM7169 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM7169 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM7169 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM7169 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM7169 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM7169 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM7169 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM7169 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 15 page
background image
3 段调光/调色 LED 线性恒流控制芯片
- 4 -
功能表述
是一款可分段调光
/调色温的 LED 线性恒流控制芯片。当
在分段调节亮度应用中,可根据
开启关闭电源开关,依次改变输出电流的大小,从而改变
LED 灯的亮度,可通过外接 REXT 电阻进行调整,从而改
变灯的亮度比例。当
在分段调节色温应用中,可根据开启关闭电源开关,依次改变两路输出端口开关状
态,实现两路不同颜色
LED 灯的交替亮灭以实现调节色温的目的,可通过调节外接 REXT 电阻可对系统输出功率进
行调节。
 输出电流
调光应用:
开关第一次开启
2
R
0.6V
I1
,开关第二次开启
2
R
0.3V
I2
,开关第三次开启
R2
R1
0.6V
3
I
。
调光比例为
100%,50%,X%,
2
R
1
R
2
R
X%
。
调色应用:
开关第一次开启
R2
0.6V
I1
,开关第二次开启
R2
0.3V
R1
0.3V
I2
,开关第三次开启
1
R
0.6V
I3
。
其中,
R1 为 REXT1 端口电阻,R2 为 REXT2 端口电阻。I1、I2、I3 分别为开关 3 个时刻的输出电流。
 恒流特性及过温曲线图
图
1.
HM7169输出电流与 Rext 端口电阻关系曲线
图
2.
恒流曲线图
0
20
40
60
80
0
50
100
150
200
250
Iout(mA)
R(Ω)
Iout VS R
Vrext=0.6
Vrext=0.3
0
20
40
60
80
100
0
2.5
5
7.5
10 12.5 15 17.5 20
Iout(mA)
Vout(V)
Iout VS Vout
90mA
60mA
50mA
40mA
30mA
20mA
HM7169
HM7169
HM7169
HM7169



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com