Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

HM7901 Datasheet(PDF) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM7901
Description  USB charging protocol port controller
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM7901 Datasheet(HTML) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM7901 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM7901 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM7901 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM7901 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM7901 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM7901 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM7901 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM7901 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
4.定购信息
790X X
表
2 定购信息
产品型号
产品封装
包装
/数量
产品印章
7901
SOT23-5L
Tape and Reel / 3000 units
7901
Wxxxx
7902
SOT23-6L
Tape and Reel / 3000 units
7902
Wxxxx
7902A
SOT23-6L
Tape and Reel / 3000 units
7902A
Wxxxx
注:
HM7901通过CB脚配置为Divider1/2或Divider3协议,具体见5.2描述。
5.功能描述
5.1 版本简述
表
3 各型号对应支持的USB协议:
USB
充电
协议
支持
NO.
DP/DM
USB 端子
D+
USB 端子
D-
功率
7901
(
CB=1)
HM7901
(
CB=0)
7902
HM7902A
1
Divider 1
2.0
2.7
5W
支持
(*)
不支持
2
Divider 2
2.7
2.0
10W
支持
(*)
不支持
3
Divider 3
2.7
2.7
12W
不支持
支持
4
D+/D-置 1.2V
1.2
1.2
支持
支持
5
BC1.2 DCP
短接
短接
5W
支持
支持
6
CTIS YD/T 1591-2009
短接
短接
5W
支持
支持
注
*: Divider1/2只能二选一设定一个,由DP/DM与USB端子D+/D-端的连接关系确定,见4.2。
1
:支持单路
USB充电协议端口
2
:支持双路
USB充电协议端口
空
:支持
Divider1/2 USB充电协议(仅针对
7902)
A
:支持
Divider3 USB充电协议(仅针对
7902A)
H
M7901/HM7902
4/8页
Shenzhen H&M Semiconductor Co.Ltd
http://www.hmsemi.com



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com