Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

HM8002 Datasheet(PDF) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Part # HM8002
Description  3W mono audio power amplifier with shutdown mode
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
Direct Link  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM8002 Datasheet(HTML) 4 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM8002 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM8002 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM8002 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM8002 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM8002 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM8002 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM8002 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM8002 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
九.电学特性
1、除非另外指明,以下都是VDD=5V,RL =8Ω, 限制应用在TA =25℃
MD4871
符号
参数
条件
标准
限制
单位 (限制)
2.0
V (最小)
VDD
电源电压
2.5
V (最大)
IDD
静态电流
VIN = 0V, IO=0A
3.5
8
mA(最大)
ISD
关断电流
VSD=VDD, VIN=0V
0.6
2
μA
VOS
输出失调电压
VIN = 0V
5.0
50.0
mV(最大)
THD=1%(最大);f=1KHz
RL=4
Ω
RL=8
Ω
2
1.2
W
PO
输出功率
THD=10%(最大);f=1KHz
RL=4
Ω
RL=8
Ω
3
2
W
PSRR
电源抑制比
VDD=4.9V~5.1V
65
dB
THD+N
总谐波失真
20Hz≤f≤20KHz
RL=4Ω,PO=1.6W
RL=8Ω, PO=1W
0.1
0.1
%
十、外围元器件描述
器件
功能描述
1.Ri
与
Rf一起设置闭环增益的输入电阻,同时还与CI形成了高通滤波器,且fC=1/(2πRICI)。
2.Ci
输入耦合电容,主要用于隔离运放输入端的直流电压,同时还与输入电阻
RI构成高通滤
波器,
fC=1/(2πRICI)。
3.Rf
与
Ri共同设置闭环增益的反馈电阻。
4.Cs
提供电源滤波器的电源旁路电容,参照“应用信息”部分设置和选取恰当的旁路电容。
5.CB
B
VDD /2 参考电压Bypass引脚的滤波电容,参照“应用信息”部分设置和选取恰当的旁路电容
十一、应用信息
3W 单声道带关断模式音频功率放大器
Shenzhen H&M Semiconductor Co.Ltd
http://www.hmsemi.com



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com