Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

CSM6NXAR Datasheet(PDF) 2 Page - M-System Co.,Ltd.

Part # CSM6NXAR
Description  Screw terminal connection type ultra-thin converter M6N series
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  MSYSTEM [M-System Co.,Ltd.]
Direct Link  https://www.m-system.co.jp/
Logo MSYSTEM - M-System Co.,Ltd.

CSM6NXAR Datasheet(HTML) 2 Page - M-System Co.,Ltd.

  CSM6NXAR Datasheet HTML 1Page - M-System Co.,Ltd. CSM6NXAR Datasheet HTML 2Page - M-System Co.,Ltd. CSM6NXAR Datasheet HTML 3Page - M-System Co.,Ltd. CSM6NXAR Datasheet HTML 4Page - M-System Co.,Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
机型: M6NXAR
M6NXAR规格书
CS-7923 Rev.5 Page 2/4
https://www.m-system.co.jp/
・通电延迟时间(0~999秒)
・报警延迟时间(0~999秒)
・回滞幅度设定(用输入的百分比设定)
・报警测试模式
・其它
设定器接口: ø 2.5、小型插孔、RS-232-C
出厂时的设定
・报警值设定: 80%
・报警动作: 上限
・报警时励磁方向: 励磁
・通电延迟时间: 5秒
・报警延迟时间: 0秒
・回滞幅度设定: 1.0%
・熔断报警设定: 上限
■推荐压接端子 (单位:mm)
5.5max
4min
φ 3.2
输入规格
导线方式: 2线制或3线制(出厂时设定为3线制)
允许导线电阻: 每条导线在10Ω 以下
输入检测电流: 1.5mA以下(Pt1000时为0.15mA以下)
最小量程: 20℃(36°F)
输入可能电阻值
 0~500Ω (输入信号代码: 1、3、4、5、9)
 0~5kΩ (输入信号代码: 7)
没有指定输入范围时,出厂时设定为0~100℃。
输出规格
■报警输出
额定负载: 250V AC 2A(cos ø=1)
30V DC 2A(电阻负载)
最大开关电压: 250V AC 125V DC
最大开关功率: 500VA(AC) 60W(DC)
最小负载: 5V DC 100mA
机械寿命: 500万次(频度180次/分)
0
50
100
输入
(%)
设定值
报警输出
・设定为上限报警(报警时励磁)或下限报警(报警时非励磁)时的例
(3-2)ON
(3-4)ON
停电时:(3-4)为ON
()内为端子编号
报警时: ()内为端子编号
设置规格
耗电量: 约0.5W
使用温度范围: -20~+55℃
使用湿度范围: 30~90%RH (无冷凝)
安装: 安装在底座(机型: M6NBS)上或DIN导轨安装
重量: 约65g
性能 (以相对于量程的百分比来表示)
标准精度(工作点精度):
·Pt、JPt : 100%输入值的±0.1%和±0.15℃中大的值
·Cu 10 : ±1℃
温度系数: ±0.01%/℃ (相对于最大量程的百分比)
响应时间: 1s以下(90%设定时的0→100%输入)
熔断检出时间: 1s以下
电源电压变动的影响: ±0.1%/允许电压范围
绝缘电阻: 100MΩ以上/500V DC
隔离强度: 输入-输出-电源-地面间 2000V AC 1分钟
设定精度的计算例
[例] 输入范围为Pt 100 0~100℃时,100%输入值100℃的0.
1%为0.1℃。0.1℃小于0.15℃,因此,选择0.15℃。
输入量程为100℃-0℃=100℃,因此标准精度为±0.15%。
适用标准
EU指令:
电磁兼容指令(EMC指令)
 EMI EN 61000-6-4
 EMS EN 61000-6-2
低电压指令
 EN 61010-1
 测量类别Ⅱ(输出)
 污染等级2
 输入・电源-输出间 强化绝缘(300V)
RoHS指令



Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com