Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

14CEC-1503-R Datasheet(PDF) 3 Page - M-System Co.,Ltd.

Part # 14CEC-1503-R
Description  Space-saving power converter 14-UNIT series
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  MSYSTEM [M-System Co.,Ltd.]
Direct Link  https://www.m-system.co.jp/
Logo MSYSTEM - M-System Co.,Ltd.

14CEC-1503-R Datasheet(HTML) 3 Page - M-System Co.,Ltd.

  14CEC-1503-R Datasheet HTML 1Page - M-System Co.,Ltd. 14CEC-1503-R Datasheet HTML 2Page - M-System Co.,Ltd. 14CEC-1503-R Datasheet HTML 3Page - M-System Co.,Ltd. 14CEC-1503-R Datasheet HTML 4Page - M-System Co.,Ltd. 14CEC-1503-R Datasheet HTML 5Page - M-System Co.,Ltd. 14CEC-1503-R Datasheet HTML 6Page - M-System Co.,Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
机型: 14CEC
http://www.m-system.co.jp/
14CEC规格书
CS-4934 Rev.3 Page 3/6
5
■输入-输出的关系(例)
0
25
50A
0
12
4
25
50A
0
20
10
输出 mA
输入
输出 V
输入
设置规格
辅助电源
・交流电源: 允许电压范围 额定电压-15~+10%
 50/60Hz 约3VA
・直流电源: 允许电压范围 额定电压±10%
 110V DC时为85~150V
 纹波系数10%p-p以下
 约2W (110V DC时约18mA) 
使用温度范围: -10~+55℃
使用湿度范围: 30~85%RH (无冷凝)
安装: 壁面安装或DIN导轨安装
重量:
 约350g (DIN导轨安装时)
 约410g (壁面安装时)
性能 (以相对于量程的百分比来表示)
精度(包括温度、频率的影响): ±0.5%(400Hz时为±1.0%)
・温度影响: 23±10℃
・频率影响: 45~65Hz
响应时间: 1s以下(0~100%±1%)
输出纹波系数: 0.5%p-p以下
辅助电源电压变动的影响: ±0.1%/允许电压范围
绝缘电阻:
 输入-输出-辅助电源间 100MΩ以上/500V DC
 传感器磁芯-传感器输出间 100MΩ以上/500V DC
隔离强度:
 输入-输出-辅助电源-地面间 2000V AC 1分钟
 传感器磁芯-传感器输出 1000V AC 1分钟
耐冲击强度: 输入-输出・地面间 1.2/50μs ±5kV
端子接线图
8
6
7
9
负载侧
电源侧
k
l
嵌式传感器
连接器
5
4
输出信号
U(+)
V(-)
辅助电源
+
-
※1
※1、只限于CLSA-08、CLSA-12附带连接器。



Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com