Electronic Components Datasheet Search
  Indian  ▼
ALLDATASHEET.IN

X  

CSM3DY Datasheet(PDF) 1 Page - M-System Co.,Ltd.

Part # CSM3DY
Description  Low profile converter M3-UNIT series
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  MSYSTEM [M-System Co.,Ltd.]
Direct Link  https://www.m-system.co.jp/
Logo MSYSTEM - M-System Co.,Ltd.

CSM3DY Datasheet(HTML) 1 Page - M-System Co.,Ltd.

  CSM3DY Datasheet HTML 1Page - M-System Co.,Ltd. CSM3DY Datasheet HTML 2Page - M-System Co.,Ltd. CSM3DY Datasheet HTML 3Page - M-System Co.,Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
机型: M3DY
M3DY规格书
CS-2666 Rev.7 Page 1/3
https://www.m-system.co.jp/
薄形变换器 M3-UNIT 系列
配电器
(模拟量型、隔离)
主要的功能与特长
●向2线制变送器提供电源,并将其传送信号转换成隔离的
直流信号
●备有电源显示灯
●适用于智能变送器
●可进行高密度安装
 
18
106
(mm)
110.5
机型: M3DY-①-②③
订货时的指定事项
・机型代码: M3DY-①-②③
 ①~③在下列代码中选择。
(例如: M3DY-A-R/Q)
・特殊规格(例如: /C01)
输入信号
◆电流输入
4~20mA DC (输入电阻 约250Ω)
①输出信号
◆电流输出
A: 4~20mA DC (负载电阻 550Ω以下)
◆电压输出
4: 0~10V DC (负载电阻 10kΩ以上)
5: 0~5V DC (负载电阻 5000Ω以上)
6: 1~5V DC (负载电阻 5000Ω以上)
②供电电源
◆直流电源
R: 24V DC (允许电压范围 24V±10%、纹波系数 10%p-p以下)
◆交直流通用
AD: 100~240V AC/24~240V DC (交直流通用)
(允许电压范围 90~264V AC、47~66Hz/
允许电压范围 21.6~264V DC、纹波系数 10%p-p以下)
③附加代码
◆特殊规格
未填写:无特殊规格
/Q:特殊规格(请从特殊规格之项另行选择)
特殊规格
◆涂层(详细内容请参照公司网页)
/C01: 硅涂层
/C02: 聚氨酯涂层
/C03: 橡胶涂层
机器规格
构造: 薄形前面端子构造
连接方式: 连接器型欧式端子连接
(适用电缆线: 0.2~2.5mm2、露线长度: 8mm)
机壳材质: 灰色耐燃性树脂
隔离: 输入-输出-电源间
零点调整范围: -2~+2% (可从前面调整)
量程调整范围: 98~102% (可从前面调整)
电源显示灯: 绿色LED、电源供电时亮灯
使用2线制变送器时的电源规格
2线制变送器用电源电压范围 (④-⑤端子间) :
 24~28V DC (无负载时)
 18V DC以上 (20mA DC负载时)
载流量: 22mA DC以下
■短路保护电路
极限电流: 45mA以下
允许短路时间: 无限
输入规格
■电流输入
输入电阻: 内置输入电阻器
设置规格
耗电量
・交流电源:
 100V AC时为约3VA
 200V AC时为约4VA
 264V AC时为约5VA
・直流电源: 约2W
使用温度范围: -20~+55℃
使用湿度范围: 30~90%RH (无冷凝)
安装: DIN导轨安装
重量: 约100g
性能 (以相对于量程的百分比来表示)
标准精度: ±0.1%
温度系数: ±0.015%/℃


Similar Part No. - CSM3DY

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
CamdenBoss Ltd.
CSM3 CAMDENBOSS-CSM3 Datasheet
507Kb / 1P
V3 type microswitches 5A, 10A and 15A
logo
Texas Instruments
CSM30003PJM TI1-CSM30003PJM Datasheet
177Kb / 11P
MIXED-SIGNAL PROCESSOR
CSM30003Y TI1-CSM30003Y Datasheet
177Kb / 11P
MIXED-SIGNAL PROCESSOR
logo
CamdenBoss Ltd.
CSM30500 CAMDENBOSS-CSM30500 Datasheet
507Kb / 1P
V3 type microswitches 5A, 10A and 15A
CSM30510 CAMDENBOSS-CSM30510 Datasheet
507Kb / 1P
V3 type microswitches 5A, 10A and 15A
More results

Similar Description - CSM3DY

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
M-System Co.,Ltd.
M3LDY MSYSTEM-M3LDY Datasheet
141Kb / 5P
Space-saving Signal Conditioners M3-UNIT Series
M3DY MSYSTEM-M3DY Datasheet
111Kb / 3P
Space-saving Signal Conditioners M3-UNIT Series
M3LLC MSYSTEM-M3LLC Datasheet
119Kb / 4P
Space-saving Signal Conditioners M3-UNIT Series
M3LM MSYSTEM-M3LM Datasheet
118Kb / 4P
Space-saving Signal Conditioners M3-UNIT Series
M3LPA2 MSYSTEM-M3LPA2 Datasheet
158Kb / 6P
Space-saving Signal Conditioners M3-UNIT Series
M3LR MSYSTEM-M3LR Datasheet
137Kb / 4P
Space-saving Signal Conditioners M3-UNIT Series
M3LT MSYSTEM-M3LT Datasheet
139Kb / 4P
Space-saving Signal Conditioners M3-UNIT Series
M3LU MSYSTEM-M3LU Datasheet
158Kb / 6P
Space-saving Signal Conditioners M3-UNIT Series
M3LU2 MSYSTEM-M3LU2 Datasheet
156Kb / 6P
Space-saving Signal Conditioners M3-UNIT Series
M3LV MSYSTEM-M3LV Datasheet
116Kb / 4P
Space-saving Signal Conditioners M3-UNIT Series
More results


Html Pages

1 2 3


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com